データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDD20AN06A0 データシート(PDF) 10 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDD20AN06A0
部品情報  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 45A, 20mW
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD20AN06A0 データシート(HTML) 10 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor FDD20AN06A0_10 Datasheet HTML 11Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 11 page
background image
PSPICE Thermal Model
REV 23 April 2003
FDD20AN06A0T
CTHERM1 TH 6 1.8e-3
CTHERM2 6 5 8.0e-3
CTHERM3 5 4 9.0e-3
CTHERM4 4 3 1.1e-2
CTHERM5 3 2 1.2e-2
CTHERM6 2 TL 2.0e-2
RTHERM1 TH 6 3.0e-2
RTHERM2 6 5 1.0e-1
RTHERM3 5 4 1.4e-1
RTHERM4 4 3 2.3e-1
RTHERM5 3 2 4.1e-1
RTHERM6 2 TL 4.2e-1
SABER Thermal Model
SABER thermal model FDD20AN06A0T
template thermal_model th tl
thermal_c th, tl
{
ctherm.ctherm1 th 6 =1.8e-3
ctherm.ctherm2 6 5 =8.0e-3
ctherm.ctherm3 5 4 =9.0e-3
ctherm.ctherm4 4 3 =1.1e-2
ctherm.ctherm5 3 2 =1.2e-2
ctherm.ctherm6 2 tl =2.0e-2
rtherm.rtherm1 th 6 =3.0e-2
rtherm.rtherm2 6 5 =1.0e-1
rtherm.rtherm3 5 4 =1.4e-1
rtherm.rtherm4 4 3 =2.3e-1
rtherm.rtherm5 3 2 =4.1e-1
rtherm.rtherm6 2 tl =4.2e-1
}
RTHERM4
RTHERM6
RTHERM5
RTHERM3
RTHERM2
RTHERM1
CTHERM4
CTHERM6
CTHERM5
CTHERM3
CTHERM2
CTHERM1
tl
2
3
4
5
6
th
JUNCTION
CASE
©2010 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD20AN06A0_F085 Rev. B1


同様の部品番号 - FDD20AN06A0_10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDD20AN06A0 FAIRCHILD-FDD20AN06A0 Datasheet
608Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
More results

同様の説明 - FDD20AN06A0_10

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDB20AN06A0 FAIRCHILD-FDB20AN06A0 Datasheet
609Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 45A, 20m?
FDD5670 FAIRCHILD-FDD5670_11 Datasheet
144Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD5690 FAIRCHILD-FDD5690_02 Datasheet
167Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDC5612 FAIRCHILD-FDC5612_04 Datasheet
79Kb / 5P
   60V N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS030N06B FAIRCHILD-FDMS030N06B Datasheet
243Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 100A, 3m?
FDI040N06 FAIRCHILD-FDI040N06 Datasheet
521Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 168A, 4.0mW
FDB029N06 FAIRCHILD-FDB029N06 Datasheet
511Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 193A, 3.1mW
FDB039N06 FAIRCHILD-FDB039N06 Datasheet
544Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 174A, 3.9mW
FDD5810 FAIRCHILD-FDD5810 Datasheet
266Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 35A, 27mOhm
FDP030N06B FAIRCHILD-FDP030N06B Datasheet
748Kb / 9P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 60V, 195A, 3.1m
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com