データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDC8878 データシート(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDC8878
部品情報  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 8.0 A, 16 m廓
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDC8878 データシート(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FDC8878 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC8878 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC8878 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC8878 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC8878 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDC8878 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDC8878 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
©2012 Fairchild Semiconductor Corporation
6
www.fairchildsemi.com
FDC8878 Rev.C2
Dimensional Outline and Pad Layout


同様の部品番号 - FDC8878

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDC8884 FAIRCHILD-FDC8884 Datasheet
267Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 30 V, 6.5 A, 23 m廓
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDC8884 VBSEMI-FDC8884 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDC8886 FAIRCHILD-FDC8886 Datasheet
267Kb / 7P
   N-Channel Power Trench짰 MOSFET 30 V, 6.5 A, 23 m廓
More results

同様の説明 - FDC8878

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDML7610S FAIRCHILD-FDML7610S Datasheet
476Kb / 12P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 30 V, 30 A, 7.5 m廓 N-Channel: 30 V, 28 A, 4.2 m廓
FDMS8018 FAIRCHILD-FDMS8018 Datasheet
318Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 120 A, 1.8 m廓
FDMS8020 FAIRCHILD-FDMS8020 Datasheet
263Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 42 A, 2.5 m廓
logo
ON Semiconductor
FDMS86381-F085 ONSEMI-FDMS86381-F085 Datasheet
565Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 80 V, 30 A, 22 m廓
August-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS7700S FAIRCHILD-FDMS7700S Datasheet
471Kb / 12P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 30 V, 30 A, 7.5 m廓 N-Channel: 30 V, 40 A, 2.4 m廓
FDMS7600AS FAIRCHILD-FDMS7600AS Datasheet
470Kb / 12P
   Dual N-Channel PowerTrench짰 MOSFET N-Channel: 30 V, 30 A, 7.5 m廓 N-Channel: 30 V, 40 A, 2.8 m廓
FDMC7660 FAIRCHILD-FDMC7660 Datasheet
255Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 20 A, 2.2 m廓
FDMC7696 FAIRCHILD-FDMC7696 Datasheet
262Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 12 A, 11.5 m廓
FDMS7650 FAIRCHILD-FDMS7650_12 Datasheet
248Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 100 A, 0.99 m廓
FDMS8820 FAIRCHILD-FDMS8820 Datasheet
273Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 30 V, 116 A, 2.0 m廓
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com