データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCX009AKB データシート(PDF) 6 Page - Sony Corporation

部品番号 LCX009AKB
部品情報  1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX009AKB データシート(HTML) 6 Page - Sony Corporation

Back Button LCX009AKB Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation LCX009AKB Datasheet HTML 10Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 22 page
background image
– 6 –
LCX009AKB
Input Signals
1. Input signal voltage conditions (Vss = 0V)
Item
H driver input voltage
(Low)
(High)
(Low)
(High)
VHIL
VHIH
VVIL
VVIH
VVC
Vsig
Vcom
–0.3
3.0
–0.3
3.0
5.8
VVC – 4.5
VVC – 0.55
0.0
5.0
0.0
5.0
6.0
VVC – 0.40
0.3
5.5
0.3
5.5
6.2
VVC + 4.5
VVC – 0.25
V
V
V
V
V
V
V
V driver input voltage
Video signal center voltage
Video signal input range∗1
Common voltage of panel
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
1 Video input signal should be symmetrical to VVC.
2. Clock timing conditions (Ta = 25°C)
Hst rise time
Hst fall time
Hst data set-up time
Hst data hold time
Hckn∗2 rise time
Hckn∗2 fall time
Hck1 fall to Hck2 rise time
Hck1 rise to Hck2 fall time
Clr rise time
Clr fall time
Clr pulse width
Clr fall to Hst rise time
Vst rise time
Vst fall time
Vst data set-up time
Vst data hold time
Vckn∗2 rise time
Vckn∗2 fall time
Vck1 fall to Vck2 rise time
Vck1 rise to Vck2 fall time
En rise time
En fall time
Vck2 rise to En fall time
Vck1 rise to En rise time
trHst
tfHst
tdHst
thHst
trHckn
tfHckn
to1Hck
to2Hck
trClr
tfClr
twClr
toHst
trVst
tfVst
tdVst
thVst
trVckn
tfVckn
to1Vck
to2Vck
trEn
tfEn
tdVck2
tdVck1
–100
–200
–15
–15
3400
1850
–50
–50
–20
–20
–20
–20
60
–120
0
0
3500
1950
32
–32
0
0
0
0
30
30
100
–50
30
30
15
15
100
100
3600
2050
100
100
50
–20
100
100
20
20
100
100
20
20
ns
µs
ns
Item
Symbol
Min.
Typ.
Max.
Unit
HST
HCK
CLR
VST
VCK
EN
2 Hckn and Vckn mean Hck1, Hck2 and Vck1, Vck2. (fHckn = 2.75MHz, fVckn = 7.81kHz)


同様の部品番号 - LCX009AKB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
LCX009AK SONY-LCX009AK Datasheet
312Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results

同様の説明 - LCX009AKB

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
LCX009AK SONY-LCX009AK Datasheet
312Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX018AK SONY-LCX018AK Datasheet
350Kb / 22P
   1.8cm (0.7-inch) NTSC/PAL/WID Color LCD Panel
LCX020BK SONY-LCX020BK Datasheet
306Kb / 24P
   1.8cm (0.7-inch) Color LCD Panel
LCX027AK SONY-LCX027AK Datasheet
202Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX024AK SONY-LCX024AK Datasheet
212Kb / 24P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX024AKB SONY-LCX024AKB Datasheet
213Kb / 24P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX027AKB SONY-LCX027AKB Datasheet
203Kb / 23P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX005BK SONY-LCX005BK Datasheet
307Kb / 22P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
LCX005BKB SONY-LCX005BKB Datasheet
238Kb / 22P
   1.4cm (0.55-inch) NTSC/PAL Color LCD Panel
ACX302AK SONY-ACX302AK Datasheet
365Kb / 24P
   8.80cm (3.5 Type) NTSC/PAL Color LCD Panel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com