データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDT86113LZ データシート(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDT86113LZ
部品情報  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET 100 V, 3.3 A, 100 m
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDT86113LZ データシート(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDT86113LZ Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDT86113LZ Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDT86113LZ Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDT86113LZ Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDT86113LZ Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDT86113LZ Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
FDT86113LZ Rev.C
www.fairchildsemi.com
5
Figure 13.
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
110
100
1000
0.5
1
10
100
300
SINGLE PULSE
RTJA = 118
o
C/W
T
A = 25
o
C
t, PULSE WIDTH (sec)
Single Pulse Maximum Power Dissipation
Figure 14. Junction-to-Ambient Transient Thermal Response Curve
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
110
100
1000
0.001
0.01
0.1
1
2
SINGLE PULSE
RTJA = 118
o
C/W
DUTY CYCLE-DESCENDING ORDER
t, RECTANGULAR PULSE DURATION (sec)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
0.01
PDM
t1
t2
NOTES:
DUTY FACTOR: D = t1/t2
PEAK TJ = PDM x ZTJA x RTJA + TA
Typical Characteristics T
J = 25 °C unless otherwise noted


同様の部品番号 - FDT86113LZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDT86113LZ VBSEMI-FDT86113LZ Datasheet
977Kb / 6P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com