データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LCX029CST データシート(PDF) 2 Page - Sony Corporation

部品番号 LCX029CST
部品情報  2.3cm (0.9 Type) Black-and-White LCD Panel
Download  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SONY [Sony Corporation]
ホームページ  http://www.sony.co.jp
Logo SONY - Sony Corporation

LCX029CST データシート(HTML) 2 Page - Sony Corporation

  LCX029CST Datasheet HTML 1Page - Sony Corporation LCX029CST Datasheet HTML 2Page - Sony Corporation LCX029CST Datasheet HTML 3Page - Sony Corporation LCX029CST Datasheet HTML 4Page - Sony Corporation LCX029CST Datasheet HTML 5Page - Sony Corporation LCX029CST Datasheet HTML 6Page - Sony Corporation LCX029CST Datasheet HTML 7Page - Sony Corporation LCX029CST Datasheet HTML 8Page - Sony Corporation LCX029CST Datasheet HTML 9Page - Sony Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 27 page
background image
– 2 –
LCX029CST
18
H Shift Register (Bidirectional Scanning)
COM
PAD
17
20
19
21
22
23
16
2
24
25
29
26
28
15
30
27
Side-Black Control Circuit
9
12
11
10
8
7
4
3
5
13
6
14 31
1
Input Signal
Level Shifter
Circuit
Block Diagram


同様の部品番号 - LCX029CST

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
LCX029CST SONY-LCX029CST Datasheet
55Kb / 2P
   XGA Data Projector LCD Product Line Featuring the Industrys Highest Optical Transmittance in 1.8, 2.3, and 3.3 cm Size Panels
More results

同様の説明 - LCX029CST

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Sony Corporation
LCX029CPT SONY-LCX029CPT Datasheet
334Kb / 27P
   2.3cm (0.9 Type) Black-and-White LCD Panel
LCX029CRT SONY-LCX029CRT Datasheet
335Kb / 27P
   2.3cm (0.9 Type) Black-and-White LCD Panel
LCX029CNT SONY-LCX029CNT Datasheet
335Kb / 27P
   2.3cm (0.9 Type) Black-and-White LCD Panel
LCX026ALE SONY-LCX026ALE Datasheet
346Kb / 24P
   2.3cm (0.9-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX026BLT SONY-LCX026BLT Datasheet
364Kb / 25P
   2.3cm (0.9-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX026AL SONY-LCX026AL Datasheet
346Kb / 24P
   2.3cm (0.9-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX026ALF SONY-LCX026ALF Datasheet
346Kb / 24P
   2.3cm (0.9-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX026ALG SONY-LCX026ALG Datasheet
346Kb / 24P
   2.3cm (0.9-inch) Black-and-White LCD Panel
LCX038AST SONY-LCX038AST Datasheet
318Kb / 27P
   1.8cm (0.7 Type) Black-and-White LCD Panel
LCX036AMT SONY-LCX036AMT Datasheet
72Kb / 2P
   4.6cm (1.8-type) Black-and-White LCD Panel
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com