データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

744071047 データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 744071047
部品情報  POWER-CHOKE WE-TPC
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744071047 データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744071047 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744071047 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744071047 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
A
mm
B
mm
C
mm
D
mm
E
mm
F
mm
start of winding
@@FRM 1@@
Eigenschaften / properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated Current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
Ferrit/ ferrite
CZ
11-06-27
Name
Datum / date
Isat
A
fres
MHz
DT = 40 K
typ.
@ 20°C
DL/L < 35%
max.
IR
m
W
@ 20°C
m
W
typ.
POWER-CHOKE WE-TPC
µH
RDC max.
L
A Mechanische Abmessungen / dimensions:
100 kHz / 10mA
RDC typ.
17,0
4,7
Endoberfläche / finishing electrode:
Ag/Ni/Sn
C Lötpad / soldering spec.:
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - +85°C
35
@ 20°C
744071047
SPEICHERDROSSEL WE-TPC
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2011-06-27
max.
Testbedingungen /
test conditions
22,0
±30%
Artikelnummer / part number :
Kunde / customer :
http://www.we-online.de
Datum / date
..................................................................................
Unterschrift / signature
Kontrolliert / approved
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Geprüft / checked
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Würth Elektronik
..................................................................................
E Testbedingungen / test conditions:
Dostmann T600 Thermometer für/for IR
Agilent 4396B für/for fres
GMC Metrahit 27I Milliohmmeter für/for RDC
Wayne Kerr 3260B für/for L, Isat
D Prüfgeräte / test equipment:
8,0 ± 0,3
4,8
typ.
4,8
A
2,5 typ.
3,0 ± 0,5
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
...............................................
............................................
Basismaterial / base material:
Draht / wire:
Class H
Luftfeuchtigkeit / humidity:
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals:
G Eigenschaften / general specifications:
8,0 ± 0,3
4,30 ± 0,3
8043
Änderung / modification
Version 1
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - +125°C
1,0 typ.
[mm]
6,2
3,6
1,4
C
A
B
Marking
D
E
F
SEITE 1 VON 3


同様の部品番号 - 744071047

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744071047 WURTH-744071047_15 Datasheet
1Mb / 6P
   WE-TPC SMD Shielded Tiny Power Inductor
More results

同様の説明 - 744071047

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74402800011 WURTH-74402800011 Datasheet
320Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744025003 WURTH-744025003 Datasheet
133Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744031001 WURTH-744031001 Datasheet
140Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744029003 WURTH-744029003 Datasheet
320Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744062150 WURTH-744062150 Datasheet
142Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744066100 WURTH-744066100 Datasheet
114Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744053004 WURTH-744053004 Datasheet
219Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744053270 WURTH-744053270 Datasheet
140Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744066151 WURTH-744066151 Datasheet
115Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744043003 WURTH-744043003 Datasheet
139Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
744043008 WURTH-744043008 Datasheet
139Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-TPC
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com