データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD1858JRSRL データシート(PDF) 8 Page - Analog Devices

部品番号 AD1858JRSRL
部品情報  Stereo, Single Supply 16-, 18- and 20-Bit Sigma-Delta DACs
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1858JRSRL データシート(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD1858JRSRL Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD1858JRSRL Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD1858JRSRL Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD1858JRSRL Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD1858JRSRL Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD1858JRSRL Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD1858JRSRL Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD1858JRSRL Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD1858JRSRL Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 16 page
background image
AD1857/AD1858
REV. 0
–8–
Typical Performance Characteristics (continued)
kHz
–70
0
2.5
20.0
RIGHT CHANNEL
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
–40
–45
–55
–65
–50
–60
–80
–75
–40
–44
–48
–52
–56
–60
–64
–68
–72
–76
–80
LEFT CHANNEL
Figure 5. Power Supply Rejection to 300 mV p-p on AVDD
kHz
0
–100
0
2.5
20.0
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
–10
–40
–50
–70
–90
–20
–30
–60
–80
–120
–130
–140
–110
Figure 6. Channel Separation vs. Frequency at –0.5 dBFS
0.0
3.5
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
0
–10
–90
–50
–60
–70
–80
–30
–40
–20
–100
–110
–120
–130
–140
–150
–160
FS
Figure 7. Digital Filter Signal Transfer Function to 3.5
FS


同様の部品番号 - AD1858JRSRL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD1858JRSRL AD-AD1858JRSRL Datasheet
177Kb / 16P
   Stereo, Single Supply 16-, 18- and 20-Bit Sigma-Delta DACs
REV. 0
More results

同様の説明 - AD1858JRSRL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD1858 AD-AD1858_15 Datasheet
266Kb / 16P
   Stereo, Single Supply 16-, 18- and 20-Bit Sigma-Delta DACs
REV. 0
AD1857 AD-AD1857_15 Datasheet
266Kb / 16P
   Stereo, Single Supply 16-, 18- and 20-Bit Sigma-Delta DACs
REV. 0
AD1857JRSZ AD-AD1857JRSZ Datasheet
177Kb / 16P
   Stereo, Single Supply 16-, 18- and 20-Bit Sigma-Delta DACs
REV. 0
logo
STMicroelectronics
TDA7535 STMICROELECTRONICS-TDA7535_06 Datasheet
128Kb / 9P
   DELTA/SIGMA CASCADE 20 BIT STEREO DAC
logo
Texas Instruments
TLC320AD75C TI-TLC320AD75C Datasheet
211Kb / 43P
[Old version datasheet]   20-Bit Sigma-Delta Stereo ADA Circuit
logo
STMicroelectronics
TDA7535 STMICROELECTRONICS-TDA7535 Datasheet
160Kb / 9P
   DELTA/SIGMA CASCADE 20 BIT STEREO DAC
logo
Texas Instruments
TLC320AD75 TI1-TLC320AD75 Datasheet
224Kb / 43P
[Old version datasheet]   20-Bit Sigma-Delta Stereo ADA Circuit
logo
STMicroelectronics
TDA7535013TR STMICROELECTRONICS-TDA7535013TR Datasheet
157Kb / 12P
   Delta/sigma cascade 20 bit stereo DAC
logo
Cirrus Logic
CS5510 CIRRUS-CS5510 Datasheet
406Kb / 24P
   16-bit and 20-bit, 8-pin Sigma-Delta ADC
logo
Motorola, Inc
MC145073 MOTOROLA-MC145073 Datasheet
228Kb / 16P
   Dual 16-Bit Stereo Audio Sigma-Delta ADC
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com