データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM1D-0505S-NZ データシート(PDF) 1 Page - AIMTEC

部品番号 AM1D-0505S-NZ
部品情報  1 Watt | DC-DC Converter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AIMTEC [AIMTEC]
ホームページ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM1D-0505S-NZ データシート(HTML) 1 Page - AIMTEC

  AM1D-0505S-NZ Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM1D-0505S-NZ Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM1D-0505S-NZ Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM1D-0505S-NZ Datasheet HTML 4Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Series AM1D-NZ
1 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(926 6832)
F 051e R6.H
1 of 4
North America only
FEATURES:
RoHS compliant
Operating temperature -40oC to + 85oC
High efficiency up to 82%
1 sec short circuit protection
Low profile plastic package
Pin compatible with multiple manufacturers
7 pin SIP package
Models
Single output
Model
Input Voltage
(V)
Output Voltage
(V)
Output Current max
(Ma)
Isolation
(VDC)
Efficiency
(%)
AM1D-0505S-NZ
4.5-5.5
5
200
1000
72
AM1D-0509S-NZ
4.5-5.5
9
110
1000
74
AM1D-0512S-NZ
4.5-5.5
12
83
1000
77
AM1D-0515S-NZ
4.5-5.5
15
70
1000
79
AM1D-1205S-NZ
10.8-13.2
5
200
1000
73
AM1D-1209S-NZ
10.8-13.2
9
110
1000
75
AM1D-1212S-NZ
10.8-13.2
12
83
1000
79
AM1D-1215S-NZ
10.8-13.2
15
70
1000
80
AM1D-1505S-NZ
13.5-16.5
5
200
1000
72
AM1D-1512S-NZ
13.5-16.5
12
83
1000
74
AM1D-1515S-NZ
13.5-16.5
15
70
1000
75
AM1D-2405S-NZ
21.6-26.4
5
200
1000
74
AM1D-2409S-NZ
21.6-26.4
9
110
1000
76
AM1D-2412S-NZ
21.6-26.4
12
83
1000
80
AM1D-2415S-NZ
21.6-26.4
15
70
1000
81
AM1D-0505SH30-NZ
4.5-5.5
5
200
3000
70
AM1D-0509SH30-NZ
4.5-5.5
9
110
3000
75
AM1D-0512SH30-NZ
4.5-5.5
12
83
3000
78
AM1D-0515SH30-NZ
4.5-5.5
15
70
3000
80
AM1D-1205SH30-NZ
10.8-13.2
5
200
3000
72
AM1D-1209SH30-NZ
10.8-13.2
9
110
3000
76
AM1D-1212SH30-NZ
10.8-13.2
12
83
3000
79
AM1D-1215SH30-NZ
10.8-13.2
15
70
3000
81
AM1D-2405SH30-NZ
21.6-26.4
5
200
3000
73
AM1D-2409SH30-NZ
21.6-26.4
9
110
3000
77
AM1D-2412SH30-NZ
21.6-26.4
12
83
3000
80
AM1D-2415SH30-NZ
21.6-26.4
15
70
3000
82
AM1D-0505SH60-NZ
4.5-5.5
5
200
6000
72
AM1D-0509SH60-NZ
4.5-5.5
9
110
6000
72
AM1D-0512SH60-NZ
4.5-5.5
12
83
6000
75
AM1D-0515SH60-NZ
4.5-5.5
15
70
6000
75
AM1D-1205SH60-NZ
10.8-13.2
5
200
6000
75
AM1D-1209SH60-NZ
10.8-13.2
9
110
6000
76
AM1D-1212SH60-NZ
10.8-13.2
12
83
6000
78
AM1D-1215SH60-NZ
10.8-13.2
15
70
6000
78
Models
Dual output
Model
Input Voltage
(V)
Output Voltage
(V)
Output Current
(mA)
Isolation
(VDC)
Efficiency
(%)
AM1D-0505D-NZ
4.5-5.5
±5
±100
1000
72
AM1D-0509D-NZ
4.5-5.5
±9
±55
1000
75
AM1D-0512D-NZ
4.5-5.5
±12
±42
1000
78
AM1D-0515D-NZ
4.5-5.5
±15
±35
1000
79


同様の部品番号 - AM1D-0505S-NZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM1D-0505S-N AIMTEC-AM1D-0505S-N Datasheet
413Kb / 3P
   1 watt dc-dc converters
More results

同様の説明 - AM1D-0505S-NZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM1G-NZ AIMTEC-AM1G-NZ Datasheet
203Kb / 5P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-N-Z AIMTEC-AM1DR-N-Z Datasheet
249Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-Z AIMTEC-AM1D-Z Datasheet
286Kb / 8P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1MR-Z AIMTEC-AM1MR-Z Datasheet
346Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1P-Z AIMTEC-AM1P-Z Datasheet
161Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-NZ AIMTEC-AM1D-NZ_13 Datasheet
345Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ_13 Datasheet
221Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1M-NZ AIMTEC-AM1M-NZ_13 Datasheet
214Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ Datasheet
104Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1LS-NZ AIMTEC-AM1LS-NZ Datasheet
277Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1SS-Z AIMTEC-AM1SS-Z_13 Datasheet
224Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com