データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

744778115 データシート(PDF) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

部品番号 744778115
部品情報  POWER-CHOKE WE-PD
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WURTH [Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.]
ホームページ  http://www.we-online.com
Logo WURTH - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

744778115 データシート(HTML) 1 Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.

  744778115 Datasheet HTML 1Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744778115 Datasheet HTML 2Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany. 744778115 Datasheet HTML 3Page - Wurth Elektronik GmbH & Co. KG, Germany.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
Bezeichnung :
description :
Amm
Bmm
Cmm
@@FRM 1@@
= Start of winding
Marking = Inductance code
Eigenschaften /
properties
Wert / value
Einheit / unit
tol.
Induktivität /
inductance
DC-Widerstand /
DC-resistance
DC-Widerstand /
DC-resistance
Nennstrom /
rated current
Sättigungsstrom /
saturation current
Eigenres.-Frequenz /
self-res.-fequency
33%
Umgebungstemperatur / temperature:
+20°C
100% Sn
MST
04-10-11
MST
03-12-10
RT
03-02-24
MST
02-02-27
JH
00-12-06
Name
Datum / date
Ferrit/ferrite
Version 4
Version 5
Änderung / modification
Version 1
Version 2
Version 3
3,2 ± 0,2
7,3 ± 0,2
2,0 ± 0,1
Typ S
Kunde / customer :
...............................................................................
Sn/Ag/Cu - 96.5/3.0/0.5%
Geprüft / checked
...................................................
............................................
Freigabe erteilt / general release:
Kunde / customer
F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :
G Eigenschaften / general specifications :
It is recommended that the temperature of the part does
not exceed 125°C under worst case operating conditions.
Draht / wire:
2SFBW 155°C
Anbindung an Elektrode / soldering wire to plating:
Basismaterial / base material:
Würth Elektronik
http://www.we-online.de
Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG
D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
Kontrolliert / approved
MHz
|∆L/L|<10%
A
SRF
Isat
1,75
20,8
@ 20°C
Endoberfläche / finishing electrode:
D Prüfgeräte / test equipment :
Datum / date
..............................................................................
Unterschrift / signature
E Testbedingungen / test conditions :
Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C
Umgebungstemp. / ambient temperature: -40°C - + 85°C
Testbedingungen /
test conditions
1,51
max.
0,1300
± 20%
A
RDC max
typ.
∆T=40 K
typ.
Spezifikation für Freigabe / specification for release
DATUM / DATE : 2004-10-11
max.
C Lötpad / soldering spec. :
B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :
µH
Artikelnummer / part number :
Luftfeuchtigkeit / humidity:
SPEICHERDROSSEL WE-PD
POWER-CHOKE WE-PD
RDC typ
0,1000
typ.
IDC
HP 34401 A für/for IDC und/and RDC
HP 4274 A für/for L und/and Q
A Mechanische Abmessungen / dimensions :
1 kHz / 0,25V
@ 20°C
L
15,00
744778115
8,0
2,2
1,6
4,8
1,6
[mm]
A
B
Marking
C
RoHS
compliant
LF
SEITE 1 VON 3


同様の部品番号 - 744778115

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
744778112 WURTH-744778112 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744778118 WURTH-744778118 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results

同様の説明 - 744778115

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
7447709002 WURTH-7447709002 Datasheet
189Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715180 WURTH-7447715180 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715330 WURTH-7447715330 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715470 WURTH-7447715470 Datasheet
128Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447715906 WURTH-7447715906 Datasheet
122Kb / 4P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779003 WURTH-7447779003 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447779004 WURTH-7447779004 Datasheet
104Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447785133 WURTH-7447785133 Datasheet
598Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
7447789147W WURTH-7447789147W Datasheet
279Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770282 WURTH-744770282 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
744770222 WURTH-744770222 Datasheet
154Kb / 3P
   POWER-CHOKE WE-PD
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com