データシートサーチシステム |
|
ST1210XR8R2D101 データシート(PDF) 6 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
|
ST1210XR8R2D101 データシート(HTML) 6 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
6 / 10 page Paper tape Plastic tape Size Thickness (mm) 7” reel 13” reel 7” reel 13” reel 0603 (1608) 0.80+0.15/-0.10 4k 15k 0.80+0.15/-0.10 4k 15k - - 1.25±0.10 - - 3k 10k 0805 (2012) 1.25±0.20 - - 3k - 0.80±0.10 4k 15k - - 0.95±0.10 - - 3k 10k 1.25±0.10 - - 3k 10k 1206 (3216) 1.60±0.20 - - 2k - 0.95±0.10 - - 3k 10k 1.25±0.10 - - 3k 10k 1.60±0.20 - - 2k - 2.00±0.20 - - 1k - 1210 (3225) 2.50±0.40 - - 1k - 1.25±0.10 - - 1k - 1.60±0.20 - - 1k - 2.00±0.20 - - 1k - 1812 (4532) 2.50±0.30 - - 0.5k 3k 1.60±0.20 - - 1k - 2.00±0.20 - - 1k - 1825 (4563) 2.50±0.30 - - 0.5k - 1.60±0.20 - - 1k - 2.00±0.20 - - 1k - 2220 (5750) 2.50±0.30 - - 0.5k - 2.00±0.20 - - 1k - 2225 (5763) 2.50±0.30 - - 0.5k - Unit: pieces Fig. 4 The dimension of reel Size 0603, 0805, 1206, 1210 1812,1825 ,2220 ,2225 Reel size 7” 10” 13” 7” C 13.0+0.5/-0.2 13.0+0.5/-0.2 13.0+0.5/-0.2 13.0+0.5/-0.2 W1 8.4+1.5/-0 8.4+1.5/-0 8.4+1.5/-0 12.4+2.0/-0 A 178.0±0.10 250.0±1.0 330.0±1.0 178.0±0.10 N 60.0±1.0/-0 100.0±1.0 100±1.0 80.0±1.0 PACKAGE DIMENSION AND QUANTITY Soft Termination Multilayer Ceramic Chip Capacitors RoHS MERITEK ST Series Rev.7 |
同様の部品番号 - ST1210XR8R2D101 |
|
同様の説明 - ST1210XR8R2D101 |