データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PD-L515R-B データシート(PDF) 1 Page - PowerDynamics, Inc

部品番号 PD-L515R-B
部品情報  NEMA L5-15R LOCKING RECEPTACLE
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  POWERDYNAMICS [PowerDynamics, Inc]
ホームページ  http://www.powerdynamics.com/
Logo POWERDYNAMICS - PowerDynamics, Inc

PD-L515R-B データシート(HTML) 1 Page - PowerDynamics, Inc

  PD-L515R-B Datasheet HTML 1Page - PowerDynamics, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
A
6
B
5
4
C
D
6
54
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS
ALL DIMENSIONS FOR REFERENCE ONLY
Phone: 973 560-0019
Whippany, New Jersey
Fax: 973 560-0076
3
DRAWN
CHECK
APPR
BY
BY
BY
DATE:
DATE:
DATE:
2
NTS
SCALE:
SIZE:
PART #:
A
PART:
A
1
REV:
B
3
2
C
D
1
TOLERANCE
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
X
±
1
X.X
±
0.4
X.XX
±
0.13
1 of 1
SHEET
NEMA L5-15R LOCKING RECEPTACLE
-
PD-L515R-B
PB
12/7/10
US
C
LISTED
39.9±0.5
2X #6-32
34.5
+0.5
60.3±0.1
83.3±0.1
102.8±1.0
29.7±0.5
1.4±0.1
MATERIAL:
Housing: Nylon, color black
Bracket: Steel
Contacts: Copper
ELECTRICAL SPECIFICATIONS:
Rated current: 15A
Rated voltage: 125VAC
APPROVALS:
C R
US
LISTED


同様の部品番号 - PD-L515R-B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PowerDynamics, Inc
PD-L515C-B POWERDYNAMICS-PD-L515C-B Datasheet
53Kb / 1P
   NEMA L5-15R CORD CONNECTOR 15A 125VAC; ASSEMBLY TYPE
PD-L515P-B POWERDYNAMICS-PD-L515P-B Datasheet
39Kb / 1P
   ELECTRICAL SPECIFICATIONS
More results

同様の説明 - PD-L515R-B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Qualtek Electronics Cor...
Q-610 QUALTEK-Q-610 Datasheet
192Kb / 1P
   NEMA L5-15R LOCKING RECEPTACLE
logo
PowerDynamics, Inc
PD-L615R-B POWERDYNAMICS-PD-L615R-B Datasheet
53Kb / 1P
   NEMA L6-15R LOCKING RECEPTACLE
logo
Qualtek Electronics Cor...
Q-622 QUALTEK-Q-622 Datasheet
194Kb / 1P
   NEMA L6-15R LOCKING RECEPTACLE
logo
PowerDynamics, Inc
PD-L530R-B POWERDYNAMICS-PD-L530R-B Datasheet
64Kb / 1P
   NEMA L5-30R LOCKING RECEPTACLE
PD-L520R-B POWERDYNAMICS-PD-L520R-B Datasheet
58Kb / 1P
   NEMA L5-20R LOCKING RECEPTACLE
logo
Molex Electronics Ltd.
1301510019 MOLEX11-1301510019 Datasheet
37Kb / 1P
   Safeway Adapter NEMA L5-15R Receptacle - Female End 15A/125V, Non-NEMA
logo
Qualtek Electronics Cor...
Q-810 QUALTEK-Q-810 Datasheet
196Kb / 1P
   NEMA L5-15P LOCKING DEVICE
logo
PowerDynamics, Inc
PD-L515C-B POWERDYNAMICS-PD-L515C-B Datasheet
53Kb / 1P
   NEMA L5-15R CORD CONNECTOR 15A 125VAC; ASSEMBLY TYPE
logo
Qualtek Electronics Cor...
740W-D-02 QUALTEK-740W-D-02 Datasheet
332Kb / 1P
   DUPLEX RECEPTACLE, NEMA 5-15R
logo
Molex Electronics Ltd.
130149-0021 MOLEX11-130149-0021 Datasheet
43Kb / 1P
   Safeway Flanged Receptacle with Locking Blade, 2 Pole/3 Wire, NEMA L5-15, 125V
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com