データシートサーチシステム |
|
ST0603XR101F501 データシート(PDF) 4 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
|
ST0603XR101F501 データシート(HTML) 4 Page - MERITEK ELECTRONICS CORPORATION |
4 / 10 page DIELECTRIC X7R SIZE 0603 0805 1206 1210 RATED VOLTAGE (VDC) 100 200 250 100 200 250 500 100 200 250 500 630 100 200 250 500 630 100pF (101) 120pF (121) 150pF (151) 180pF (181) 220pF (221) 270pF (271) 330pF (331) 390pF (391) 470pF (471) 560pF (561) 680pF (681) 820pF (821) 1,000pF (102) 1,200pF (122) 1,500pF (152) 1,800pF (182) 2,200pF (222) 2,700pF (272) 3,300pF (332) 3,900pF (392) 4,700pF (472) 5,600pF (562) 6,800pF (682) 8,200pF (822) 0.010µF (103) 0.012µF (123) 0.015µF (153) 0.018µF (183) 0.022µF (223) 0.027µF (273) 0.033µF (333) 0.039µF (393) 0.047µF (473) 0.056µF (563) 0.068µF (683) 0.082µF (823) 0.10µF (104) 0.12µF (124) 0.15µF (154) 0.18µF (184) 0.22µF (224) 0.27µF (274) 0.33µF (334) 0.39µF (394) 0.47µF (474) 0.56µF (564) 0.68µF (684) 0.82µF (824) 1.00µF (105) 1.20µF (125) 1.50µF (155) 1.80µF (185) 2.20µF (225) Soft Termination Multilayer Ceramic Chip Capacitors RoHS MERITEK ST Series Rev.7 |
同様の部品番号 - ST0603XR101F501 |
|
同様の説明 - ST0603XR101F501 |