データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS3003ITD1033T データシート(PDF) 7 Page - Touchstone Semiconductor Inc

部品番号 TS3003ITD1033T
部品情報  A 1.55V to 5.25V, 10kHz to 300kHz Silicon Timer
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOUCHSTONE [Touchstone Semiconductor Inc]
ホームページ  http://www.touchstonesemi.com
Logo TOUCHSTONE - Touchstone Semiconductor Inc

TS3003ITD1033T データシート(HTML) 7 Page - Touchstone Semiconductor Inc

Back Button TS3003ITD1033T Datasheet HTML 2Page - Touchstone Semiconductor Inc TS3003ITD1033T Datasheet HTML 3Page - Touchstone Semiconductor Inc TS3003ITD1033T Datasheet HTML 4Page - Touchstone Semiconductor Inc TS3003ITD1033T Datasheet HTML 5Page - Touchstone Semiconductor Inc TS3003ITD1033T Datasheet HTML 6Page - Touchstone Semiconductor Inc TS3003ITD1033T Datasheet HTML 7Page - Touchstone Semiconductor Inc TS3003ITD1033T Datasheet HTML 8Page - Touchstone Semiconductor Inc TS3003ITD1033T Datasheet HTML 9Page - Touchstone Semiconductor Inc TS3003ITD1033T Datasheet HTML 10Page - Touchstone Semiconductor Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
TS3003
TS3003DS r1p0
Page 7
RTFDS
BLOCK DIAGRAM
THEORY OF OPERATION
The TS3003 is a user-programmable oscillator where
the period of the square wave at its FOUT terminal is
generated by an external resistor connected to the
RSET pin. The output frequency is given by:
O T
1.08 11
RS T
Equation 1. FOUT Frequency Calculation
RSET (MΩ)
FOUT (kHz)
1
108
2.49
43
4.32
25
6.81
16
9.76
11
Table 1: FOUT vs RSET


同様の部品番号 - TS3003ITD1033T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Silicon Laboratories
TS3003ITD1033T SILABS-TS3003ITD1033T Datasheet
1Mb / 11P
   Single Resistor Sets Output Frequency
More results

同様の説明 - TS3003ITD1033T

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Touchstone Semiconducto...
TS3006DB TOUCHSTONE-TS3006DB Datasheet
305Kb / 3P
   A 1.55V to 5.25V, 1.9A, 9kHz to 300kHz Silicon Timer
TS3003DB TOUCHSTONE-TS3003DB Datasheet
332Kb / 4P
   A 1.55V to 5.25V, 1.9A, 9kHz to 300kHz Silicon Timer
TS3006 TOUCHSTONE-TS3006 Datasheet
641Kb / 9P
   A 1.55V to 5.25V, 1.9uA, 9kHz to 300kHz Silicon Timer
TS3005 TOUCHSTONE-TS3005 Datasheet
820Kb / 11P
   A 1.55V to 5.25V, 1.35uA, 1.7ms to 33hrs Silicon Timer
TS3004 TOUCHSTONE-TS3004 Datasheet
835Kb / 11P
   A 1.55V to 5.25V, 1.9uA, 3.3us to 233s Silicon Timer
TS3005DB TOUCHSTONE-TS3005DB Datasheet
346Kb / 4P
   A 1.55V to 5.25V, 1.35關A, 1.7ms to 33hrs Silicon Timer
logo
EUROQUARTZ limited
CX1VSM EUROQUARTZ-CX1VSM Datasheet
296Kb / 2P
   Frequency Range 10kHz to 600kHz
CX1H EUROQUARTZ-CX1H Datasheet
290Kb / 2P
   Frequency Range 10kHz to 600kHz
CX1HSM EUROQUARTZ-CX1HSM Datasheet
306Kb / 2P
   Frequency Range 10kHz to 600kHz
CX1V EUROQUARTZ-CX1V Datasheet
280Kb / 2P
   Frequency Range 10kHz to 600kHz
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com