データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD9119-CBLTX-EBZ データシート(PDF) 8 Page - Analog Devices

部品番号 AD9119-CBLTX-EBZ
部品情報  11-/14-Bit, 5.6 GSPS, RF Digital-to-Analog Converter
Download  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9119-CBLTX-EBZ データシート(HTML) 8 Page - Analog Devices

Back Button AD9119-CBLTX-EBZ Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9119-CBLTX-EBZ Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9119-CBLTX-EBZ Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9119-CBLTX-EBZ Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9119-CBLTX-EBZ Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9119-CBLTX-EBZ Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9119-CBLTX-EBZ Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9119-CBLTX-EBZ Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9119-CBLTX-EBZ Datasheet HTML 12Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 68 page
background image
AD9119/AD9129
Data Sheet
Rev. 0 | Page 8 of 68
PIN CONFIGURATIONS AND FUNCTION DESCRIPTIONS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N
P
VREF
VSSA
VDDA SH
IOUTP
IOUTN
VDDA SH
VDDA
VDDA
VDDA
VSSC
VSSC
VSSC
VDDA
I250U
VSSA
VSSA
VSSA
VDDA SH
VDDA
DACCLK_N
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
CS
SCLK
DCI_P
DCI_N
FRM_P
FRM_N
P1_D0P
P1_D1P
P1_D2P
P1_D3P
P1_D4P
P1_D5P
P1_D6P
P1_D7P
P1_D8P
P1_D9P
P1_D10P
VSSA
VSSA
VSSC
VDDA
VDDA
VSSC
VDDA
VDDA
VDDA
VSSA
VDDA SH
VSS
VSSC
VDDA
VDDA
VSSC
VSS
VSS
VSS
VSS
VSSC
VDDA
VDDA
VSSC
VSSC
VSSC
VSSC
VSSC
VSSC
VSSC
DACCLK_P
VDDA
VDDA
VSSC
VSS
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VDD
VSSC
VSS
VSS
VSS
IRQ
RESET
VSS
VSS
VDD
VDD
SDO
SDIO
P1_D0N
P1_D1N
P1_D2N
P1_D3N
P1_D4N
P1_D5N
P1_D6N
P1_D7N
P1_D8N
P1_D9N
P1_D10N
P0_D0P
P0_D1P
P0_D2P
P0_D3P
P0_D4P
P0_D5P
P0_D6P
P0_D7P
P0_D8P
P0_D9P
P0_D10P
P0_D0N
P0_D1N
P0_D2N
P0_D3N
P0_D4N
P0_D5N
P0_D6N
P0_D7N
P0_D8N
P0_D9N
P0_D10N
VDDA
VDDA
VSSA
VDDA
VDDA
VDDA
VSSC
VSSC
VSSC
DCO_P
DCO_N
AD9119
NOTES
1. NC = NO CONNECT. DO NOT CONNECT TO THIS PIN.
SYNC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
Figure 2. AD9119 Pin Configuration
Table 8. AD9119 Pin Function Descriptions
Pin No.
Mnemonic
Description
A1
I250U
Nominal 1.0 V Reference. Tie this pin to VSSA via a 4.0 kΩ resistor to generate
a 250 µA reference current.
A2
VREF
Voltage Reference Input/Output. Decouple to VSSA with a 1 nF capacitor.
A3, A4, B3, B4, B5, C4, C5, C6
VSSA
−1.5 V Analog Supply Voltage Input.
A5, A8, B6, B7
VDDA SH
+1.8 V Analog Supply Shield. Tie these pins to VDDA at the DAC.
A9, A10, A11, B1, B2, B8, B9, B10,
B11, C2, C3, C7, C8, C9, C10, D2,
D3, D4, D7, E1, E2
VDDA
+1.8 V Analog Supply Voltage Input.


同様の部品番号 - AD9119-CBLTX-EBZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD9119-CBLTX-EBZ AD-AD9119-CBLTX-EBZ Datasheet
2Mb / 66P
   RF Digital-to-Analog Converter
More results

同様の説明 - AD9119-CBLTX-EBZ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD9739 AD-AD9739 Datasheet
1Mb / 50P
   14-Bit, 2.5 GSPS, RF Digital-to-Analog Converter
AD9739BBCZ AD-AD9739BBCZ Datasheet
856Kb / 48P
   14-Bit, 2.5 GSPS, RF Digital-to-Analog Converter
REV. B
AD9739A AD-AD9739A Datasheet
1Mb / 44P
   14-Bit, 2.5 GSPS, RF Digital-to-Analog Converter
REV. 0
logo
Texas Instruments
DAC5670-SP TI-DAC5670-SP Datasheet
976Kb / 30P
[Old version datasheet]   14-BIT 2.4-GSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC5670 TI-DAC5670 Datasheet
942Kb / 29P
[Old version datasheet]   14-BIT 2.4-GSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
DAC5670 TI-DAC5670_15 Datasheet
981Kb / 30P
[Old version datasheet]   14-BIT 2.4-GSPS DIGITAL-TO-ANALOG CONVERTER
logo
Analog Devices
AD9217 AD-AD9217 Datasheet
71Kb / 2P
   12-Bit, 6 GSPS/10.25 GSPS, RF Analog-to-Digital Converter
Rev. Sp0
AD9161 AD-AD9161 Datasheet
2Mb / 144P
   11-Bit/16-Bit, 12 GSPS, RF Digital-to-Analog Converters
Rev. D
logo
Texas Instruments
ADC32RF44 TI1-ADC32RF44 Datasheet
7Mb / 134P
[Old version datasheet]   Dual-Channel, 14-Bit, 2.6-GSPS, Analog-to-Digital Converter
logo
Analog Devices
AD9699 AD-AD9699 Datasheet
7Mb / 121P
   14-Bit, 3 GSPS, JESD204B, Single Analog-to-Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com