データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STP19NM50N データシート(PDF) 11 Page - STMicroelectronics

部品番号 STP19NM50N
部品情報  N-channel 500 V, 0.2 ohm, 14 A MDmesh II Power MOSFET in TO-220FP, TO-220 and TO-247
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STP19NM50N データシート(HTML) 11 Page - STMicroelectronics

Back Button STP19NM50N Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STP19NM50N Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STP19NM50N Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STP19NM50N Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STP19NM50N Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics STP19NM50N Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics STP19NM50N Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics STP19NM50N Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics STP19NM50N Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
STF19NM50N, STP19NM50N, STW19NM50N
Package mechanical data
Doc ID 17079 Rev 1
11/15
Figure 24. TO-220FP drawing
Table 9.
TO-220FP mechanical data
Dim.
mm
Min.
Typ.
Max.
A4.4
4.6
B2.5
2.7
D
2.5
2.75
E0.45
0.7
F0.75
1
F1
1.15
1.70
F2
1.15
1.70
G4.95
5.2
G1
2.4
2.7
H
10
10.4
L2
16
L3
28.6
30.6
L4
9.8
10.6
L5
2.9
3.6
L6
15.9
16.4
L7
9
9.3
Dia
3
3.2
7012510_Rev_K
A
B
H
Dia
L7
D
E
L6
L5
L2
L3
L4
F1
F2
F
G
G1


同様の部品番号 - STP19NM50N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
STP19NM50N ISC-STP19NM50N Datasheet
302Kb / 2P
   isc N-Channel Mosfet Transistor
More results

同様の説明 - STP19NM50N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
STB23NM50N STMICROELECTRONICS-STB23NM50N Datasheet
867Kb / 21P
   N-channel 500 V, 0.162 廓, 17 A TO-220, TO-220FP, TO-247, D짼PAK MDmesh??II Power MOSFET
STB16NM50N STMICROELECTRONICS-STB16NM50N Datasheet
554Kb / 18P
   N-channel 500 V - 0.21 廓 - 15 A MDmesh??II Power MOSFET D2PAK - I2PAK - TO-220 - TO-247- TO-220FP
STX25NM50N STMICROELECTRONICS-STX25NM50N Datasheet
616Kb / 18P
   N-channel 500 V, 0.11 廓, 22 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-220FP, I2PAK, D2PAK, TO-247
STP30NM50N STMICROELECTRONICS-STP30NM50N Datasheet
628Kb / 18P
   N-channel 500 V, 0.090 廓, 27 A MDmesh??II Power MOSFET D2PAK, I2PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247
STB13NM50N STMICROELECTRONICS-STB13NM50N_08 Datasheet
573Kb / 18P
   N-channel 500 V - 0.250 廓 - 12 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220 - TO-247 - TO-220FP - I2PAK - D2PAK
STF11NM50N STMICROELECTRONICS-STF11NM50N Datasheet
675Kb / 16P
   N-channel 500 V, 0.4, 8.5 A MDmesh II Power MOSFET in DPAK, TO-220FP and TO-220
STF32NM50N STMICROELECTRONICS-STF32NM50N Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 500 V, 0.1 廓 typ., 22 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 packages
STP32NM50N STMICROELECTRONICS-STP32NM50N Datasheet
1Mb / 21P
   N-channel 500 V, 0.1 廓 typ., 22 A MDmesh??II Power MOSFET in D짼PAK, TO-220FP, TO-220, TO-247 packages
STF34NM60N STMICROELECTRONICS-STF34NM60N Datasheet
941Kb / 17P
   N-channel 600 V, 0.092 廓, 29 A MDmesh??II Power MOSFET TO-220, TO-247, TO-220FP
STF26NM60N STMICROELECTRONICS-STF26NM60N Datasheet
1Mb / 23P
   N-channel 600 V, 0.135 ohm typ., 20 A MDmesh II Power MOSFET in D2PAK, I2PAK, TO-220, TO-220FP and TO-247 packages
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com