データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TS2508ACSRL データシート(PDF) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

部品番号 TS2508ACSRL
部品情報  3A / 330KHz PWM Buck Converter
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
ホームページ  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

TS2508ACSRL データシート(HTML) 7 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  TS2508ACSRL Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2508ACSRL Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2508ACSRL Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2508ACSRL Datasheet HTML 4Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2508ACSRL Datasheet HTML 5Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2508ACSRL Datasheet HTML 6Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2508ACSRL Datasheet HTML 7Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd TS2508ACSRL Datasheet HTML 8Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
TS2508A
3A / 330KHz PWM Buck Converter
7/8
Version: C12
SOP-8 Mechanical Drawing
Marking Diagram
Y = Year Code
M = Month Code
(A=Jan, B=Feb, C=Mar, D=Apl, E=May, F=Jun, G=Jul, H=Aug, I=Sep,
J=Oct, K=Nov, L=Dec)
L
= Lot Code
SOP-8 DIMENSION
DIM
MILLIMETERS
INCHES
MIN
MAX
MIN
MAX.
A
4.80
5.00
0.189
0.196
B
3.80
4.00
0.150
0.157
C
1.35
1.75
0.054
0.068
D
0.35
0.49
0.014
0.019
F
0.40
1.25
0.016
0.049
G
1.27BSC
0.05BSC
K
0.10
0.25
0.004
0.009
M
P
5.80
6.20
0.229
0.244
R
0.25
0.50
0.010
0.019


同様の部品番号 - TS2508ACSRL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2508ACSRL TSC-TS2508ACSRL Datasheet
246Kb / 8P
   3A / 330KHz PWM Buck Converter
More results

同様の説明 - TS2508ACSRL

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2508A TSC-TS2508A Datasheet
246Kb / 8P
   3A / 330KHz PWM Buck Converter
TS2508 TSC-TS2508 Datasheet
242Kb / 8P
   2A / 330KHz PWM Buck Converter
logo
Unisonic Technologies
SR2803 UTC-SR2803 Datasheet
211Kb / 6P
   330KHZ, 3A SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER
SR2803 UTC-SR2803_15 Datasheet
226Kb / 5P
   330KHZ, 3A SYNCHRONOUS BUCK CONTROLLER
logo
Analog Microelectronics
AME5107 AME-AME5107 Datasheet
205Kb / 12P
   PWM Control 3A Buck Converter
logo
Taiwan Semiconductor Co...
TS2509 TSC-TS2509_13 Datasheet
502Kb / 9P
   3A / 500KHz PWM Buck Converter
TS2507 TSC-TS2507 Datasheet
372Kb / 9P
   0.5A / 330KHz PWM Buck Controller
TS2509 TSC-TS2509 Datasheet
497Kb / 9P
   3A / 500KHz PWM Buck Converter
TS2515 TSC-TS2515 Datasheet
205Kb / 7P
   3A / 380KHz PWM Buck Converter
logo
Diodes Incorporated
AP1506 DIODES-AP1506_17 Datasheet
449Kb / 14P
   3A PWM BUCK DC/DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com