データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DZA010-902 データシート(PDF) 2 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

部品番号 DZA010-902
部品情報  UKW Drosseln VHF chokes Selfs O.U.C.
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
ホームページ  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

DZA010-902 データシート(HTML) 2 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  DZA010-902 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. DZA010-902 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
Nennspannung:
AC 250 V
Induktivitätsabweichung:
+ 20%; - 20%
Gleichstromwiderstand:
Richtwerte bei -u = 20°C
Anwendungsklasse:
25/085/21-C nach IEC 60068-1
Anschlüsse:
Kundenspezifische Konfektionierung
der Anschlußlitzen ist möglich.
UKW-Drosseln sind mit einer einlagigen Wicklung aus Kupferdraht aufgebaut. Die Wicklung wird direkt auf den Ferritkern aufgebracht.
Für den Anschluß sind beidseitige axial herausgeführte Anschlußdrähte vorgesehen. Zum Schutz der Wicklung kann ein Schrumpfschlauch aufgezogen
werden.
Rated voltage:
AC 250 V
Inductance tolerance:
+ 20%; -20%
DC restistance:
Average values at -u = 20 °
Climatic classification:
25/085/21-C acc. to IEC 60068-1
Connections:
Terminals to meet special requirements on request.
VHF chokes are made with a one-layer winding of laquered copper wire. The wire is wound directly on the ferrite core. The two axial wires on either
side serve as terminals. The winding can be prodected by a heat-shrinkable sleeve.
Tension nominale:
c. a. 250 V
Tolérances des inductances:
+20%; -20%
Résistance c.c.:
Valeurs indicatives à -u = 20°C
Classification climatique:
25/085/21-C aprés IEC 60068-1
Connexions:
Fils de connexion selon spécification
du client sur demand
Les selfs VHF sont construites avec un enroulement d’ une couche de fil en cuivre laqué. L’enroulement est mis directement sur le core en ferrite. Les
deux fils axials aux deux cótes servent de connexions. L’enroulement peut être protégé par une gaine thermorétractable.
Scheinwiderstand Z in Abhängigkeit von Frequenz f (Richtwerte)
Die Scheinwiderstandskurven wurden nach DIN EN 60938-1 gemessen.
Impedance Z depending on the frequency f (approximate values)
Impédance Z dependante de fréquence f (valeurs approximatives)


同様の説明 - DZA010-902

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eichhoff Electronics,In...
DYA010 EICHHOFF-DYA010 Datasheet
98Kb / 2P
   Schutzleiterdrosseln Earth line chokes Selfs de terre
logo
EPCOS
B82111BC16 EPCOS-B82111BC16 Datasheet
519Kb / 7P
   VHF chokes
logo
TDK Electronics
B82131A5151M000 TDK-B82131A5151M000 Datasheet
554Kb / 9P
   VHF chokes
logo
EPCOS
B82111E EPCOS-B82111E Datasheet
106Kb / 7P
   VHF chokes
logo
TDK Electronics
B82111B0000C011 TDK-B82111B0000C011 Datasheet
531Kb / 7P
   VHF chokes
B82500C0000A002 TDK-B82500C0000A002 Datasheet
524Kb / 6P
   Inductors VHF chokes
logo
Eichhoff Electronics,In...
DSA010 EICHHOFF-DSA010 Datasheet
121Kb / 2P
   Stabkerndrosseln Iron core chokes Selfs baton de fer
logo
EPCOS
B82111B EPCOS-B82111B_10 Datasheet
110Kb / 7P
   Inductors VHF chokes
logo
Eichhoff Electronics,In...
DRC020 EICHHOFF-DRC020 Datasheet
110Kb / 4P
   Funk-Entst철rdrosseln Radio-Interference suppression chokes Selfs de d챕parasitage
logo
Vishay Telefunken
RD12PB TFUNK-RD12PB Datasheet
267Kb / 4P
   UKW - EMPFANGSPENTODE
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com