データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

F012-016 データシート(PDF) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

部品番号 F012-016
部品情報  Funk-Entst철rfilter f체r Printmontage im Kunststoffgeh채use und Metallgeh채use
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
ホームページ  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F012-016 データシート(HTML) 1 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F012-016 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F012-016 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
Funk-Entstörfilter
für Printmontage im Kunststoffgehäuse und Metallgehäuse
Radio-Interference Suppression Filters
for PCB-mounting
encapsulation: rectangular plastic case and metal case
Filtres d’antiparasitage
pour montage sur curcuit imprimé
boîtier: métallique et plastique rectangulaire
Nennstrom
Rated
current
Courant
nominal
Nennkapazität
Rated capacitance
Capacité nominale
Nenninduktivität
Rated inductance
Inductance nominale
Abmessungen
Dimensions
Teile-Nr.
Part number
Référence
29,5
29,5
29,5
29,5
38,5
28
28
28
28
31
Weitere Kapazitäts- und Induktivitätswerte auf Anfrage
Other values upon request / D’autres capacités et inductances sur demande
Nennspannung:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Kapazitätsabweichung:
± 20%
Kondensatorenklasse:
X1Y2
Induktivitätsabweichung:
–30% / +50%
Ausführung:
Kunststoffgehäuse
Klimakategorie:
25/100/21-C nach IEC 60068-1
Anschlüsse:
Lötanschlüsse für gedruckte
Schaltung im Rastermaß
Sonderausführung:
mit Entladewiderstand 2M2
a
b
h
c
0,12µF +
2 x 2400 pF X1Y
Rated voltage:
AC 110/250 V 50/60 Hz
Capacitance tolerance:
± 20%
Capacitor class:
X1Y2
Inductance tolerance:
–30% / +50%
Encapsulation:
plastic case
Climatic category:
25/100/21-C to IEC 60068-1
Connections:
solder pins for PCB mountig
Special version:
discharge resistor 2M2
2 x 4 mH
2 x 12 mH
2 x 2 mH
2 x 2 mH
2 x 2 mH
34,5
34,5
34,5
34,5
45,5
F012-013/000
F012-016/000
F012-010/000
F012-011/000
F012-012/000
25
25
25
25
37,5
1 A
1 A
2 A
4 A
6 A


同様の部品番号 - F012-016

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eichhoff Electronics,In...
F012-010 EICHHOFF-F012-010 Datasheet
107Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
More results

同様の説明 - F012-016

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eichhoff Electronics,In...
F012-401 EICHHOFF-F012-401 Datasheet
107Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Kunststoffgeh채use
F033-600 EICHHOFF-F033-600 Datasheet
98Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter f체r Printmontage im Kunststoffgehause und Metallgehause
F011-126 EICHHOFF-F011-126 Datasheet
250Kb / 6P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use mit Gewindezapfen
F011-180 EICHHOFF-F011-180 Datasheet
96Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen oder rechteckigen Metallgeh채use
F022-760 EICHHOFF-F022-760 Datasheet
75Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter
F012-000 EICHHOFF-F012-000 Datasheet
258Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F011-171 EICHHOFF-F011-171 Datasheet
89Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F022-299 EICHHOFF-F022-299 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F022-730 EICHHOFF-F022-730 Datasheet
74Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference Suppression
F022-755 EICHHOFF-F022-755 Datasheet
150Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter in Footprint-Ausf체hrung
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com