データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

F022-384 データシート(PDF) 2 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

部品番号 F022-384
部品情報  Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC Radio-Interference
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EICHHOFF [Eichhoff Electronics,Inc.]
ホームページ  http://www.eichhoff.com/
Logo EICHHOFF - Eichhoff Electronics,Inc.

F022-384 データシート(HTML) 2 Page - Eichhoff Electronics,Inc.

  F022-384 Datasheet HTML 1Page - Eichhoff Electronics,Inc. F022-384 Datasheet HTML 2Page - Eichhoff Electronics,Inc. F022-384 Datasheet HTML 3Page - Eichhoff Electronics,Inc. F022-384 Datasheet HTML 4Page - Eichhoff Electronics,Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany
sales@eichhoff.de
www.eichhoff.de
Nennstrom
Rated
current
Courant
nominal
Nennkapazität
Rated capacitance
Capacité nominale
Nenninduktivität
Rated inductance
Inductance nominale
Teile-Nr. / Part number / Référence
....../001
....../001
....../001
....../001
0,033 µF +
2 x 2400 pF X1Y2
Ausf. a
Version „a“
Exéc. „a“
Ausf. b
Version „b“
Exéc. „b“
Einfügungsdämpfung (Richtwerte), Messung im 50:-System
Insertion loss (approx. values), measured in 50:-system
Affaiblissement d’insertion (valeurs indicatives), Mesurage dans le circuit 50:
F022-381/000
F022-382/000
F022-384/000
F022-386/000
2 x 3,3 mH
2 x 2,2 mH
2 x 1,5 mH
2 x 560 µH
1 A
2 A
4 A
6 A
F022-384/...
F022-381/...
F022-386/...
F022-382/...
unsymmetrische Messung, Abschluss des Nachbarzweiges
Non-symmetric measurement
Mesurage non-symétrique
asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode)
Asymmetric measurement (common mode)
Mesurage asymétrique (common mode)
symmetrische Messung (differential mode)
symmetric measurement (differential mode)
Mesurage symétrique (differential mode)
·


同様の部品番号 - F022-384

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eichhoff Electronics,In...
F022-307-420 EICHHOFF-F022-307-420 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F022-313-420 EICHHOFF-F022-313-420 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F022-325-420 EICHHOFF-F022-325-420 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F022-330-420 EICHHOFF-F022-330-420 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F022-345-420 EICHHOFF-F022-345-420 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
More results

同様の説明 - F022-384

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Eichhoff Electronics,In...
F023-041 EICHHOFF-F023-041 Datasheet
127Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter mit Kaltger채testecker nach IEC
F044-201 EICHHOFF-F044-201 Datasheet
143Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltger채testecker nach IEC mit Sicherungshalter und Netzschalter
F022-299 EICHHOFF-F022-299 Datasheet
199Kb / 8P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference
F044-311 EICHHOFF-F044-311 Datasheet
113Kb / 2P
   Funk-Entstorfilter mit Kaltgeratestecker nach IEC
F022-730 EICHHOFF-F022-730 Datasheet
74Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter f체r Frequenzumrichter Radio-Interference Suppression
F011-171 EICHHOFF-F011-171 Datasheet
89Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter im runden Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F012-000 EICHHOFF-F012-000 Datasheet
258Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im ovalen Metallgeh채use Radio-Interference Suppression Filters
F033-001 EICHHOFF-F033-001 Datasheet
231Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter im rechteckigen Metallgehause Radio-Interference Suppression Filter
F011-227 EICHHOFF-F011-227 Datasheet
165Kb / 4P
   Funk-Entst철rfilter f체r 3 Phasen Radio-Interference Suppression Filters
F033-353 EICHHOFF-F033-353 Datasheet
110Kb / 2P
   Funk-Entst철rfilter fur 3 Phasen Radio-Interference Suppression Filters
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com