データシートサーチシステム |
|
F022-025-420 データシート(PDF) 2 Page - Eichhoff Electronics,Inc. |
|
F022-025-420 データシート(HTML) 2 Page - Eichhoff Electronics,Inc. |
2 / 8 page EICHHOFF Kondensatoren GmbH - Heidgraben 4 - 36110 Schlitz - Germany sales@eichhoff.de www.eichhoff.de Nennspannung: 3/PE AC 440 V 50/60 Hz max. zul. Betriebsspannung: = Nennspannung Kapazitätsabweichung: ± 20 % Kondensatorenklasse: X2, Y2 Drosselausführung: stromkompensierte Ringkerndrossel Induktivitätsabweichungen: -30% / -50% Entladewiderstand: 680 K oder 1M0 Gehäuse: Metallgehäuse mit Deckel und Lasche Klimakategorie: 25/085/21-C nach IEC 60068-1 Anschlüsse: berührungssichere Klemmen PE-Anschluss: Schraube M6 Tension nominale: 3/PE AC 440 V 50/60 Hz Tension de service admissible max: = tension nominale Tolérance des capacités: ±20 % Classes des condensateurs: X2, Y2 Exécution de la self: noyau toroîdal à courant compensé Tolérances des inductances: -30% / -50% Résistance de décharge: 680 K ou 1M0 Boîtier: boîtier métallique avec couvercle et pattes Catégorie climatique: 25/085/21-C selon IEC 60068-1 Connexions: bornes protégées connexion PE: vis M6 Rated voltage: 3/PE AC 440 V 50/60 Hz max. admissible operating voltage: = rated voltage Capacitance tolerance: ± 20 % Capacitor class: X2, Y2 Choke type: current compensated ring core Inductance tolerance: -30% / -50% Discharge resistor: 680 K or 1M0 Encapsulation: metal case with cover and lug Climatic category: 25/085/21-C to IEC 60068-1 Connections: touch-proof terminal blocks PE-connection: M6 screw unsymmetrische Messung, Abschluss des Nachbarzweiges Non-symmetric measurement Mesurage non-symétrique asymmetrische Messung, beide Zweige parallel (common mode) Asymmetric measurement (common mode) Mesurage asymétrique (common mode) symmetrische Messung (differential mode) symmetric measurement (differential mode) Mesurage symétrique (differential mode) · Einfügungsdämpfung (Richtwerte) Messung im 50:-System Insertion loss (approx. values), measured in 50:-system Affaiblissement d’insertion (valeurs indicatives) Mesurage dans le circuit 50: |
同様の部品番号 - F022-025-420 |
|
同様の説明 - F022-025-420 |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |