データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CD4019BCM データシート(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 CD4019BCM
部品情報  Quad AND-OR Select Gate
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

CD4019BCM データシート(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  CD4019BCM Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor CD4019BCM Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor CD4019BCM Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor CD4019BCM Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor CD4019BCM Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor CD4019BCM Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
www.fairchildsemi.com
4
AC Electrical Characteristics (Note 5)
TA = 25°C, CL = 50 pF, RL = 200k, unless otherwise specified
Note 5: AC Parameters are guaranteed by DC correlated testing.
Symbol
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Units
tPHL,
Propagation Delay,
VDD = 5V
100
300
ns
tPLH
Input to Output
VDD = 10V
50
120
ns
VDD = 15V
45
100
ns
tTHL
HIGH-to-LOW Level
VDD = 5V
100
200
ns
Transition Time
VDD = 10V
50
100
ns
VDD = 15V
40
80
ns
tTLH
LOW-to-HIGH Level
VDD = 5V
150
300
ns
Transition Time
VDD = 10V
70
140
ns
VDD = 15V
50
100
ns
CIN
Input Capacitance
All A and B Inputs
5
7.5
pF
KA and KB Inputs
10
15
pF


同様の部品番号 - CD4019BCM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
National Semiconductor ...
CD4019BC NSC-CD4019BC Datasheet
107Kb / 4P
   Quad AND-OR Select Gate
More results

同様の説明 - CD4019BCM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Micro Electronics
MMC4019 MICRO-ELECTRONICS-MMC4019 Datasheet
102Kb / 4P
   QUAD AND OR SELECT GATE
logo
STMicroelectronics
HCC4019B STMICROELECTRONICS-HCC4019B Datasheet
281Kb / 13P
   QUAD AND/OR SELECT GATE
logo
System Logic Semiconduc...
SL4019B SLS-SL4019B Datasheet
43Kb / 4P
   Quad AND/OR Select Gate
logo
National Semiconductor ...
CD4019BM NSC-CD4019BM Datasheet
107Kb / 4P
   Quad AND-OR Select Gate
logo
List of Unclassifed Man...
IW4019B ETC1-IW4019B Datasheet
245Kb / 5P
   Quad AND/OR Select Gate
logo
STMicroelectronics
HCF4019B STMICROELECTRONICS-HCF4019B_01 Datasheet
405Kb / 9P
   QUAD AND/OR SELECT GATE
logo
Texas Instruments
CD4019B TI-CD4019B Datasheet
515Kb / 11P
[Old version datasheet]   CMOS Quad AND/OR Select Gate
logo
Intersil Corporation
CD4019BMS INTERSIL-CD4019BMS Datasheet
112Kb / 9P
   CMOS Quad AND/OR Select Gate
November 1994
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK4019B KODENSHI-KK4019B Datasheet
259Kb / 5P
   Quad AND/OR Select Gate High-Voltage Silicon-Gate CMOS
logo
Texas Instruments
CD4019B TI1-CD4019B_15 Datasheet
938Kb / 16P
[Old version datasheet]   CMOS Quad AND/OR Gate
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com