データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM231B データシート(PDF) 9 Page - Samsung semiconductor

部品番号 LM231B
部品情報  2323 Middle Power LED
Download  49 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
ホームページ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

LM231B データシート(HTML) 9 Page - Samsung semiconductor

Back Button LM231B Datasheet HTML 5Page - Samsung semiconductor LM231B Datasheet HTML 6Page - Samsung semiconductor LM231B Datasheet HTML 7Page - Samsung semiconductor LM231B Datasheet HTML 8Page - Samsung semiconductor LM231B Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor LM231B Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor LM231B Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor LM231B Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor LM231B Datasheet HTML 13Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 49 page
background image
http://www.samsungled.com
9 / 49
2) Chromaticity Region & Coordinates (Continued)
Notes: SAMSUNG ELECTRONICS maintains ±0.007 tolerance of Cx, Cy
Region CIE X CIE Y Region CIE X CIE Y
P rank (6500K)
P1
0.3068 0.3113
P6
0.3126 0.3324
0.3145 0.3187
0.3210 0.3408
0.3135 0.3256
0.3205 0.3481
0.3055 0.3177
0.3117 0.3393
P2
0.3145 0.3187
P7
0.3081 0.3049
0.3221 0.3261
0.3154 0.3119
0.3216 0.3334
0.3145 0.3187
0.3135 0.3256
0.3068 0.3113
P3
0.3055 0.3177
P8
0.3154 0.3119
0.3135 0.3256
0.3226 0.3188
0.3126 0.3324
0.3221 0.3261
0.3041 0.3240
0.3145 0.3187
P4
0.3135 0.3256
P9
0.3028 0.3304
0.3216 0.3334
0.3117 0.3393
0.3210 0.3408
0.3107 0.3461
0.3126 0.3324
0.3015 0.3368
P5
0.3041 0.3240
PA
0.3117 0.3393
0.3126 0.3324
0.3205 0.3481
0.3117 0.3393
0.3200 0.3554
0.3028 0.3304
0.3107 0.3461
Region CIE X CIE Y Region CIE X CIE Y
R rank (5000K)
R1
0.3366 0.3369
R6
0.3456 0.3601
0.3441 0.3428
0.3539 0.3669
0.3449 0.3515
0.3551 0.3760
0.3369 0.3451
0.3464 0.3688
R2
0.3441 0.3428
R7
0.3363 0.3287
0.3515 0.3487
0.3433 0.3341
0.3527 0.3578
0.3441 0.3428
0.3449 0.3515
0.3366 0.3369
R3
0.3369 0.3451
R8
0.3433 0.3341
0.3449 0.3515
0.3503 0.3396
0.3456 0.3601
0.3515 0.3487
0.3373 0.3534
0.3441 0.3428
R4
0.3449 0.3515
R9
0.3376 0.3616
0.3527 0.3578
0.3464 0.3688
0.3539 0.3669
0.3471 0.3775
0.3456 0.3601
0.3379 0.3698
R5
0.3373 0.3534
RA
0.3464 0.3688
0.3456 0.3601
0.3551 0.3760
0.3464 0.3688
0.3564 0.3851
0.3376 0.3616
0.3471 0.3775
Q rank (5700K)
Q1
0.3222 0.3243
Q6
0.3292 0.3461
0.3294 0.3306
0.3373 0.3534
0.3293 0.3384
0.3376 0.3616
0.3217 0.3316
0.3292 0.3539
Q2
0.3294 0.3306
Q7
0.3227 0.3170
0.3366 0.3369
0.3295 0.3228
0.3369 0.3451
0.3294 0.3306
0.3293 0.3384
0.3222 0.3243
Q3
0.3217 0.3316
Q8
0.3295 0.3228
0.3293 0.3384
0.3363 0.3287
0.3292 0.3461
0.3366 0.3369
0.3212 0.3389
0.3294 0.3306
Q4
0.3293 0.3384
Q9
0.3207 0.3462
0.3369 0.3451
0.3292 0.3539
0.3373 0.3534
0.3291 0.3617
0.3292 0.3461
0.3202 0.3535
Q5
0.3212 0.3389
QA
0.3292 0.3539
0.3292 0.3461
0.3376 0.3616
0.3292 0.3539
0.3379 0.3698
0.3207 0.3462
0.3291 0.3617


同様の部品番号 - LM231B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
National Semiconductor ...
LM231 NSC-LM231 Datasheet
280Kb / 16P
   Precision Voltage-to-Frequency Converters
logo
Texas Instruments
LM231 TI1-LM231 Datasheet
952Kb / 23P
[Old version datasheet]   Precision Voltage-to-Frequency Converters
logo
National Semiconductor ...
LM231 NSC-LM231 Datasheet
368Kb / 15P
   Precision Voltage-to-Frequency Converters
logo
Seoul Semiconductor
LM231 SEOUL-LM231 Datasheet
376Kb / 14P
   INFRARED LAMP LED
LM231 SEOUL-LM231 Datasheet
360Kb / 13P
   CYAN LAMP LED
More results

同様の説明 - LM231B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Lite-On Technology Corp...
LTW-3030AZL57 LITEON-LTW-3030AZL57 Datasheet
1Mb / 28P
   LED Middle POWER
LTW-5630AZL40 LITEON-LTW-5630AZL40 Datasheet
1Mb / 28P
   LED Middle POWER
logo
Everlight Electronics C...
EAPL2835YA1 EVERLIGHT-EAPL2835YA1 Datasheet
845Kb / 10P
   Middle Power LED
logo
Lite-On Technology Corp...
LTW-5630AZG27 LITEON-LTW-5630AZG27 Datasheet
663Kb / 28P
   LED Middle POWER
LTW-3030AQL27 LITEON-LTW-3030AQL27 Datasheet
1Mb / 30P
   LED Middle POWER
LTW-5630AZL27 LITEON-LTW-5630AZL27 Datasheet
1Mb / 28P
   LED Middle POWER
logo
Everlight Electronics C...
EAHP2835BA2 EVERLIGHT-EAHP2835BA2 Datasheet
514Kb / 10P
   Middle Power LED
logo
Lite-On Technology Corp...
LTW-3030AZL40 LITEON-LTW-3030AZL40 Datasheet
1Mb / 28P
   LED Middle POWER
LTW-5630AZL35 LITEON-LTW-5630AZL35 Datasheet
1Mb / 28P
   LED Middle POWER
logo
Everlight Electronics C...
EAPL2835BA3 EVERLIGHT-EAPL2835BA3 Datasheet
711Kb / 10P
   Middle Power LED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com