データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SB1080 データシート(PDF) 7 Page - Leshan Radio Company

部品番号 SB1080
部品情報  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 35 to 100V Forward Current 10A
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LRC [Leshan Radio Company]
ホームページ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SB1080 データシート(HTML) 7 Page - Leshan Radio Company

  SB1080 Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SB1080 Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SB1080 Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SB1080 Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SB1080 Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SB1080 Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SB1080 Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
4. Update Record
版次
1
2
更新日期
2010-7-30
SB1020 thru SB10100
更新作者
周杰
更新记录
第一版
调整存储温度
周杰
2010-9-28


同様の部品番号 - SB1080

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Pan Jit International I...
SB1080 PANJIT-SB1080 Datasheet
38Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS(VOLTAGE- 20 to 100 Volts CURRENT - 10.0 Ampere)
logo
Transys Electronics
SB1080 TRSYS-SB1080 Datasheet
146Kb / 2P
   10 AMPERE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Won-Top Electronics
SB1080 WTE-SB1080 Datasheet
39Kb / 3P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB1080 WTE-SB1080 Datasheet
50Kb / 4P
   10A SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Pan Jit International I...
SB1080 PANJIT-SB1080 Datasheet
425Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results

同様の説明 - SB1080

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Leshan Radio Company
SB1520 LRC-SB1520 Datasheet
356Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 35 to 100V Forward Current 15A
SB2020 LRC-SB2020 Datasheet
85Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 35 to 100V Forward Current 20A
SB1220 LRC-SB1220 Datasheet
162Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 35 to 100V Forward Current 12A
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HSBR10100CT HSMC-HSBR10100CT Datasheet
174Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers (Reverse Voltage 100V to150V, Forward Current 10A)
logo
Leshan Radio Company
CSM5100LA LRC-CSM5100LA Datasheet
433Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 100V Forward Current 5.0A
Rev.A Apr. 2021
LMBR20S100SN56 LRC-LMBR20S100SN56 Datasheet
474Kb / 5P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 100V Forward Current 20A
Rev.A Oct. 2022
SB320-E LRC-SB320-E Datasheet
210Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 100V Forward Current 3.0A
SB520 LRC-SB520 Datasheet
204Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to 100V Forward Current 5.0A
logo
Hi-Sincerity Mocroelect...
HSR520 HSMC-HSR520 Datasheet
53Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifiers (Reverse Voltage 20 to 100V, Forward Current 5A)
HSR120 HSMC-HSR120 Datasheet
112Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers (Reverse Voltage 20 to 100V, Forward Current 1A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com