データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM260A データシート(PDF) 9 Page - Leshan Radio Company

部品番号 SM260A
部品情報  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LRC [Leshan Radio Company]
ホームページ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM260A データシート(HTML) 9 Page - Leshan Radio Company

  SM260A Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM260A Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM260A Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM260A Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SM260A Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SM260A Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SM260A Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company SM260A Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company SM260A Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
4. Update Record
版次
1
2
3                1.修正25℃时漏流,由0.5mA修正为0.1mA;2. 增加包装规范
周杰
2011-7-24
第一版
更新日期
周杰
2010-3-23
结温和存储温度由125度修改为150度
周杰
2010-9-23
SM220A thru SM2100A
更新作者
更新记录


同様の部品番号 - SM260A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
UNIOHM CORPORATION
SM260A UNIOHM-SM260A Datasheet
66Kb / 2P
   2.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM260A SECOS-SM260A Datasheet
242Kb / 2P
   2.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SM260A TAYCHIPST-SM260A Datasheet
3Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM260A AITSEMI-SM260A Datasheet
663Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODE REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 2.0A
REV2.1
logo
Leshan Radio Company
SM260A-E LRC-SM260A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
More results

同様の説明 - SM260A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Leshan Radio Company
SM320B LRC-SM320B Datasheet
84Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
logo
First Silicon Co., Ltd
SM520AF FS-SM520AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
logo
Leshan Radio Company
SM120A-E LRC-SM120A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
SM520BF LRC-SM520BF Datasheet
302Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520BF-E LRC-SM520BF-E Datasheet
243Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM320A LRC-SM320A Datasheet
253Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
SM120A LRC-SM120A Datasheet
174Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
SM220A-E LRC-SM220A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
SM220B LRC-SM220B Datasheet
188Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
SM220B-E LRC-SM220B-E Datasheet
300Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com