データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM540A-E データシート(PDF) 7 Page - Leshan Radio Company

部品番号 SM540A-E
部品情報  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LRC [Leshan Radio Company]
ホームページ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM540A-E データシート(HTML) 7 Page - Leshan Radio Company

  SM540A-E Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM540A-E Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM540A-E Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM540A-E Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SM540A-E Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SM540A-E Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SM540A-E Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company SM540A-E Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company SM540A-E Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
标题Titile:
C. 标签要求label spec:
LRC标签label
ROHS标签
无卤标签 HF label
所有标签贴在卷盘负极 all the label on cathode side
overseas
13"卷盘内盒inner box
A处:贴LRC标签;
B处:贴ROHS标签
C处:贴无卤标签HF label
(无卤产品才贴HF only)
5 页
7"卷盘盒 inner box
Packaging specification of SMD
文件编号:
WI-258
塑封生产线SMD产品包装规范
第 3 版
第 0 次修改
2.2 国外客户
A
A
******
******
******
******
LRC产品型号 type
产品数量 quantity
产品生产日期
date
产品批号 LOT
Green
C
C
C


同様の部品番号 - SM540A-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM540A SECOS-SM540A Datasheet
236Kb / 2P
   5.0Amp Schottky Barrier Rectifiers
SM540A SECOS-SM540A Datasheet
201Kb / 2P
   Voltage 40V 4.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
logo
Leshan Radio Company
SM540A LRC-SM540A Datasheet
166Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM540A AITSEMI-SM540A Datasheet
486Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODE REVERSE VOLTAGE 20 TO 200V FORWARD CURRENT 5.0A
REV1.0
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM540AF SECOS-SM540AF Datasheet
242Kb / 2P
   20V ~200V 5.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
More results

同様の説明 - SM540A-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
First Silicon Co., Ltd
SM520AF FS-SM520AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
logo
Leshan Radio Company
SM520BF LRC-SM520BF Datasheet
302Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520BF-E LRC-SM520BF-E Datasheet
243Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520B LRC-SM520B Datasheet
172Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520A LRC-SM520A Datasheet
166Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520C LRC-SM520C Datasheet
193Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM320B LRC-SM320B Datasheet
84Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
SM320A LRC-SM320A Datasheet
253Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
SM120A LRC-SM120A Datasheet
174Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
SM220A-E LRC-SM220A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com