データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM5100C データシート(PDF) 8 Page - Leshan Radio Company

部品番号 SM5100C
部品情報  Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LRC [Leshan Radio Company]
ホームページ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

SM5100C データシート(HTML) 8 Page - Leshan Radio Company

  SM5100C Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company SM5100C Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company SM5100C Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company SM5100C Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company SM5100C Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company SM5100C Datasheet HTML 6Page - Leshan Radio Company SM5100C Datasheet HTML 7Page - Leshan Radio Company SM5100C Datasheet HTML 8Page - Leshan Radio Company SM5100C Datasheet HTML 9Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
标题Titile:
LRC标签label
ROHS标签
无卤标签 HF label
注意事项NOTE:
1. 13"卷盘内盒装好产品,需用热缩膜包装;13"reel
’inner box must be packed by shrink film
2. 所有编带产品卷装完成后,用白色胶带将编带粘牢;
every tape after packing,must be fixed by white adhesive tape
3.1产品出厂检验报告 testing report of the OQC
每批出货时,需要附上出厂检验报告
every lot must with test report
3.2尾箱
同一编码每批次只允许出现一个尾数箱,对于尾数物料,须用缓冲材料对空余部分填充好,
保证物料在受到一定的外作用力下不发生明显移动,且物料间无碰撞。
The same coding is only one ending for each batch box materials for the mantissa to
be good filled with cushioning material.
MARK:******
Q'TY:******
文件编号:
WI-258
塑封生产线SMD产品包装规范
第 3 版
第 0 次修改
6
DATE:******
TYPE:******
Packaging specification of SMD
LRC产品型号
印字型号
产品生产日期
产品数量
Green


同様の部品番号 - SM5100C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM5100C SECOS-SM5100C Datasheet
210Kb / 2P
   5.0AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SM5100C SECOS-SM5100C Datasheet
293Kb / 2P
   5.0 A Schottky Barrier Rectifiers
logo
Shenzhen Taychipst Elec...
SM5100C TAYCHIPST-SM5100C Datasheet
4Mb / 2P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Goodwork Semiconductor ...
SM5100C GWSEMI-SM5100C Datasheet
65Kb / 2P
   5.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
AiT Semiconductor Inc.
SM5100C AITSEMI-SM5100C Datasheet
360Kb / 5P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER REVERSE VOLTAGE 20V TO 200V FORWARD CURRENT 5.0A
REV3.1
More results

同様の説明 - SM5100C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
First Silicon Co., Ltd
SM520AF FS-SM520AF Datasheet
159Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
logo
Leshan Radio Company
SM520BF LRC-SM520BF Datasheet
302Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520BF-E LRC-SM520BF-E Datasheet
243Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520A-E LRC-SM520A-E Datasheet
300Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520B LRC-SM520B Datasheet
172Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM520A LRC-SM520A Datasheet
166Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 5.0A
SM320B LRC-SM320B Datasheet
84Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
SM320A LRC-SM320A Datasheet
253Kb / 4P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 3.0A
SM120A LRC-SM120A Datasheet
174Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 1.0A
SM220A-E LRC-SM220A-E Datasheet
186Kb / 9P
   Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 20 to100V Forward Current 2.0A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com