データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM1D-NZ データシート(PDF) 1 Page - AIMTEC

部品番号 AM1D-NZ
部品情報  1 Watt | DC-DC Converter
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AIMTEC [AIMTEC]
ホームページ  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AM1D-NZ データシート(HTML) 1 Page - AIMTEC

  AM1D-NZ_13 Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AM1D-NZ_13 Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AM1D-NZ_13 Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AM1D-NZ_13 Datasheet HTML 4Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Series AM1D-NZ
1 Watt | DC-DC Converter
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC
(926 6832)
F 051e R6.K
1 of 4
North America only
FEATURES:
RoHS compliant
7 pin SIP package
Operating temperature -40oC to + 85oC
or -40oC to + 105oC on 6000V models
High efficiency up to 82%
Low profile plastic package
1 sec short circuit protection or continuous
or continuous on 6000V models
Pin compatible with multiple manufacturers
Models
Single output
Model
Input Voltage
(V)
Output Voltage
(V)
Output Current max
(Ma)
Isolation
(VDC)
Efficiency
(%)
AM1D-0505S-NZ
4.5-5.5
5
200
1000
72
AM1D-0509S-NZ
4.5-5.5
9
110
1000
74
AM1D-0512S-NZ
4.5-5.5
12
83
1000
77
AM1D-0515S-NZ
4.5-5.5
15
70
1000
79
AM1D-1205S-NZ
10.8-13.2
5
200
1000
73
AM1D-1209S-NZ
10.8-13.2
9
110
1000
75
AM1D-1212S-NZ
10.8-13.2
12
83
1000
79
AM1D-1215S-NZ
10.8-13.2
15
70
1000
80
AM1D-1505S-NZ
13.5-16.5
5
200
1000
72
AM1D-1512S-NZ
13.5-16.5
12
83
1000
74
AM1D-1515S-NZ
13.5-16.5
15
70
1000
75
AM1D-2405S-NZ
21.6-26.4
5
200
1000
74
AM1D-2409S-NZ
21.6-26.4
9
110
1000
76
AM1D-2412S-NZ
21.6-26.4
12
83
1000
80
AM1D-2415S-NZ
21.6-26.4
15
70
1000
81
AM1D-0505SH30-NZ
4.5-5.5
5
200
3000
70
AM1D-0509SH30-NZ
4.5-5.5
9
110
3000
75
AM1D-0512SH30-NZ
4.5-5.5
12
83
3000
78
AM1D-0515SH30-NZ
4.5-5.5
15
70
3000
80
AM1D-1205SH30-NZ
10.8-13.2
5
200
3000
72
AM1D-1209SH30-NZ
10.8-13.2
9
110
3000
76
AM1D-1212SH30-NZ
10.8-13.2
12
83
3000
79
AM1D-1215SH30-NZ
10.8-13.2
15
70
3000
81
AM1D-2405SH30-NZ
21.6-26.4
5
200
3000
73
AM1D-2409SH30-NZ
21.6-26.4
9
110
3000
77
AM1D-2412SH30-NZ
21.6-26.4
12
83
3000
80
AM1D-2415SH30-NZ
21.6-26.4
15
70
3000
82
AM1D-0505SH60-NZ
4.5-5.5
5
200
6000
75
AM1D-0509SH60-NZ
4.5-5.5
9
110
6000
75
AM1D-0512SH60-NZ
4.5-5.5
12
83
6000
78
AM1D-0515SH60-NZ
4.5-5.5
15
70
6000
78
AM1D-1205SH60-NZ
10.8-13.2
5
200
6000
78
AM1D-1209SH60-NZ
10.8-13.2
9
110
6000
79
AM1D-1212SH60-NZ
10.8-13.2
12
83
6000
81
AM1D-1215SH60-NZ
10.8-13.2
15
70
6000
81
Models
Dual output
Model
Input Voltage
(V)
Output Voltage
(V)
Output Current
(mA)
Isolation
(VDC)
Efficiency
(%)
AM1D-0505D-NZ
4.5-5.5
±5
±100
1000
72
AM1D-0509D-NZ
4.5-5.5
±9
±55
1000
75
AM1D-0512D-NZ
4.5-5.5
±12
±42
1000
78
AM1D-0515D-NZ
4.5-5.5
±15
±35
1000
79


同様の部品番号 - AM1D-NZ_13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM1D-NZ AIMTEC-AM1D-NZ Datasheet
346Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
More results

同様の説明 - AM1D-NZ_13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
AIMTEC
AM1G-NZ AIMTEC-AM1G-NZ Datasheet
203Kb / 5P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-N-Z AIMTEC-AM1DR-N-Z Datasheet
249Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1D-Z AIMTEC-AM1D-Z Datasheet
286Kb / 8P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1MR-Z AIMTEC-AM1MR-Z Datasheet
346Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1P-Z AIMTEC-AM1P-Z Datasheet
161Kb / 4P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ_13 Datasheet
221Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1M-NZ AIMTEC-AM1M-NZ_13 Datasheet
214Kb / 3P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1DR-NZ AIMTEC-AM1DR-NZ Datasheet
104Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1LS-NZ AIMTEC-AM1LS-NZ Datasheet
277Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
AM1SS-Z AIMTEC-AM1SS-Z_13 Datasheet
224Kb / 2P
   1 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com