データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BUZ900P データシート(PDF) 2 Page - Seme LAB

部品番号 BUZ900P
部品情報  N?밅HANNEL POWER MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SEME-LAB [Seme LAB]
ホームページ  http://www.semelab.co.uk
Logo SEME-LAB - Seme LAB

BUZ900P データシート(HTML) 2 Page - Seme LAB

  BUZ900P Datasheet HTML 1Page - Seme LAB BUZ900P Datasheet HTML 2Page - Seme LAB BUZ900P Datasheet HTML 3Page - Seme LAB BUZ900P Datasheet HTML 4Page - Seme LAB  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
TEC
MAGNA
Magnatec. Telephone (01455) 554711. Telex: 341927. Fax (01455) 552612.
Prelim. 10/94
BUZ900P
BUZ901P
Characteristic
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
BVDSX
Drain – Source Breakdown Voltage
BVGSS
Gate – Source Breakdown Voltage
VGS(OFF)
Gate – Source Cut–Off Voltage
VDS(SAT)* Drain – Source Saturation Voltage
IDSX
Drain – Source Cut–Off Current
yfs*
Forward Transfer Admittance
160
200
±14
0.15
1.5
12
10
10
0.7
2
* Pulse Test: Pulse Width = 300
µs , Duty Cycle ≤ 2%.
VGS = –10V
BUZ900P
ID = 10mA
BUZ901P
VDS = 0
IG = ±100µA
VDS = 10V
ID = 100mA
VGD = 0
ID =8A
VDS = 160V
BUZ900P
VGS = –10V
VDS = 200V
BUZ901P
VDS = 10V
ID = 3A
V
V
V
V
mA
S
Characteristic
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
Ciss
Input Capacitance
Coss
Output Capacitance
Crss
Reverse Transfer Capacitance
ton
Turn–on Time
toff
Turn-off Time
500
300
10
100
50
VDS = 10V
f = 1MHz
VDS = 20V
ID = 5A
pF
ns
STATIC CHARACTERISTICS (Tcase = 25°C unless otherwise stated)
DYNAMIC CHARACTERISTICS (Tcase = 25°C unless otherwise stated)
0
25
50
75
100
125
150
0
25
50
75
100
125
150
T — CASE TEMPERATURE (˚C)
C
Derating Chart


同様の部品番号 - BUZ900P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
BUZ900 ETC1-BUZ900 Datasheet
43Kb / 4P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BUZ900 NJSEMI-BUZ900 Datasheet
82Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
List of Unclassifed Man...
BUZ900DP ETC-BUZ900DP Datasheet
45Kb / 3P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
BUZ900X4S ETC-BUZ900X4S Datasheet
33Kb / 2P
   NEW PRODUCT UNDER DEVELOPMENT
More results

同様の説明 - BUZ900P

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Seme LAB
2N6790 SEME-LAB-2N6790 Datasheet
45Kb / 2P
   N?밅HANNEL POWER MOSFET
2N7225U1 SEME-LAB-2N7225U1 Datasheet
25Kb / 2P
   N?밅HANNEL POWER MOSFET
IRFM250 SEME-LAB-IRFM250_06 Datasheet
54Kb / 3P
   N?밅HANNEL POWER MOSFET
2N7228 SEME-LAB-2N7228 Datasheet
21Kb / 2P
   N?밅HANNEL POWER MOSFET
2N6782LCC4 SEME-LAB-2N6782LCC4_07 Datasheet
30Kb / 2P
   N?밅HANNEL POWER MOSFET
IRFM3205 SEME-LAB-IRFM3205 Datasheet
22Kb / 2P
   N?밅HANNEL POWER MOSFET
IRFN3710 SEME-LAB-IRFN3710 Datasheet
46Kb / 2P
   N?밅HANNEL POWER MOSFET
IRFNJ130N SEME-LAB-IRFNJ130N Datasheet
41Kb / 2P
   N?밅HANNEL POWER MOSFET
2N6794LCC4 SEME-LAB-2N6794LCC4 Datasheet
25Kb / 2P
   N?밅HANNEL POWER MOSFET
IRFNJZ48 SEME-LAB-IRFNJZ48 Datasheet
22Kb / 2P
   N?밅HANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com