データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDC6322C データシート(PDF) 5 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDC6322C
部品情報  Dual N & P Channel , Digital FET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDC6322C データシート(HTML) 5 Page - Fairchild Semiconductor

  FDC6322C Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDC6322C Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDC6322C Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDC6322C Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDC6322C Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDC6322C Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDC6322C Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
FDC6322C.Rev B1
Figure 9. Maximum Safe Operating Area.
Figure 8. Gate Charge Characteristics
.
0.1
0.5
1
2
5
10
25
1
2
3
5
10
20
30
V
, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
DS
C iss
f = 1 MHz
V
= 0V
GS
C oss
C rss
Figure 7. Capacitance Characteristics.
Typical Electrical Characteristics: N-Channel (continued)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0
1
2
3
4
5
Q
, GATE CHARGE (nC)
g
I = 0.2A
D
15V
V
= 5V
DS
10V
0.5
1
2
5
10
15
25
35
0.01
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
V
, DRAI N-SOURCE VOLTAGE (V)
DS
DC
1s
100ms
1ms
RDS(ON)
LIMIT
V
= 2.7V
SINGLE PULSE
R
=See note 1b
T = 25°C
GS
A
θJA
10ms
0.01
0.1
1
10
100
300
0
1
2
3
4
5
SINGLE PULSE TIME (SEC)
SINGLE PULSE
R
=See note 1b
T = 25°C
θJA
A
Figure 10. Single Pulse Maximum Power
Dissipation.


同様の部品番号 - FDC6322C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDC6320 FAIRCHILD-FDC6320 Datasheet
100Kb / 7P
   Dual N & P Channel , Digital FET
FDC6320C FAIRCHILD-FDC6320C Datasheet
100Kb / 7P
   Dual N & P Channel , Digital FET
FDC6321C FAIRCHILD-FDC6321C Datasheet
273Kb / 11P
   Dual N & P Channel , Digital FET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FDC6321C VBSEMI-FDC6321C Datasheet
1Mb / 10P
   N- and P-Channel V (D-S) MOSFET
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDC6321C-TP TECHPUBLIC-FDC6321C-TP Datasheet
1Mb / 3P
   N-Channel P-Channel Enhancement Mode MOSFET
More results

同様の説明 - FDC6322C

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDG6322C FAIRCHILD-FDG6322C_08 Datasheet
674Kb / 9P
   Dual N & P Channel Digital FET
FDG6321C FAIRCHILD-FDG6321C Datasheet
196Kb / 12P
   Dual N & P Channel Digital FET
FDC6320C FAIRCHILD-FDC6320C Datasheet
100Kb / 7P
   Dual N & P Channel , Digital FET
FDG6322C FAIRCHILD-FDG6322C Datasheet
247Kb / 12P
   Dual N & P Channel Digital FET
FDG6320C FAIRCHILD-FDG6320C Datasheet
196Kb / 12P
   Dual N & P Channel Digital FET
FDC6321C FAIRCHILD-FDC6321C Datasheet
273Kb / 11P
   Dual N & P Channel , Digital FET
FDG6302P FAIRCHILD-FDG6302P Datasheet
302Kb / 8P
   Dual P-Channel, Digital FET
FDC6304P FAIRCHILD-FDC6304P Datasheet
74Kb / 4P
   Digital FET, Dual P-Channel
FDG6318P FAIRCHILD-FDG6318P Datasheet
123Kb / 5P
   Dual P-Channel, Digital FET
FDG6318PZ FAIRCHILD-FDG6318PZ Datasheet
217Kb / 9P
   Dual P-Channel, Digital FET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com