データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

74HC02D653 データシート(PDF) 10 Page - NXP Semiconductors

部品番号 74HC02D653
部品情報  Quad 2-input NOR gate
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

74HC02D653 データシート(HTML) 10 Page - NXP Semiconductors

  74HC02D653 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 1 page
background image
74HC_HCT02
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP B.V. 2012. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 4 — 4 September 2012
10 of 16
NXP Semiconductors
74HC02; 74HCT02
Quad 2-input NOR gate
Fig 10. Package outline SOT337-1 (SSOP14)
UNIT
A1
A2
A3
bp
cD (1)
E (1)
eHE
LLp
QZ
y
w
v
θ
REFERENCES
OUTLINE
VERSION
EUROPEAN
PROJECTION
ISSUE DATE
IEC
JEDEC
JEITA
mm
0.21
0.05
1.80
1.65
0.25
0.38
0.25
0.20
0.09
6.4
6.0
5.4
5.2
0.65
1.25
0.2
7.9
7.6
1.03
0.63
0.9
0.7
1.4
0.9
8
0
o
o
0.13
0.1
DIMENSIONS (mm are the original dimensions)
Note
1. Plastic or metal protrusions of 0.25 mm maximum per side are not included.
SOT337-1
99-12-27
03-02-19
(1)
w M
bp
D
HE
E
Z
e
c
v M A
X
A
y
1
7
14
8
θ
A
A1
A2
L p
Q
detail X
L
(A )
3
MO-150
pin 1 index
0
2.5
5 mm
scale
SSOP14: plastic shrink small outline package; 14 leads; body width 5.3 mm
SOT337-1
A
max.
2


同様の部品番号 - 74HC02D653

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74HC02D652 NXP-74HC02D652 Datasheet
132Kb / 16P
   Quad 2-input NOR gate
Rev. 4-4 September 2012
More results

同様の説明 - 74HC02D653

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
74VHC02 NXP-74VHC02 Datasheet
92Kb / 14P
   Quad 2-input NOR gate
Rev. 01-13 August 2009
logo
Toshiba Semiconductor
TC74VHC02F TOSHIBA-TC74VHC02F_07 Datasheet
255Kb / 9P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
Integral Corp.
IN74HC02A INTEGRAL-IN74HC02A Datasheet
232Kb / 5P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
Texas Instruments
CD74AC02 TI-CD74AC02 Datasheet
33Kb / 5P
[Old version datasheet]   Quad 2-Input NOR Gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC4001BP TOSHIBA-TC4001BP_07 Datasheet
250Kb / 9P
   Quad 2 Input NOR Gate
logo
Fairchild Semiconductor
74VHC02 FAIRCHILD-74VHC02_07 Datasheet
291Kb / 9P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
Toshiba Semiconductor
TC74AC02F TOSHIBA-TC74AC02F_12 Datasheet
238Kb / 8P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
NXP Semiconductors
74LVC02AD112 NXP-74LVC02AD112 Datasheet
164Kb / 14P
   Quad 2-input NOR gate
Rev. 8-16 November 2011
logo
Fairchild Semiconductor
74ACTQ02 FAIRCHILD-74ACTQ02_05 Datasheet
114Kb / 8P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
National Semiconductor ...
54AC02 NSC-54AC02 Datasheet
111Kb / 6P
   Quad 2-Input NOR Gate
logo
NXP Semiconductors
74F02 PHILIPS-74F02 Datasheet
99Kb / 11P
   Quad 2-input NOR gate
1990 Oct 04
More results


Html Pages

1


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com