データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM6T7V5CA データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

部品番号 SM6T7V5CA
部品情報  Transil
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SM6T7V5CA データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  SM6T7V5CA Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics SM6T7V5CA Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SM6T7V5CA Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SM6T7V5CA Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SM6T7V5CA Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SM6T7V5CA Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SM6T7V5CA Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SM6T7V5CA Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SM6T7V5CA Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
Characteristics
SM6T
4/10
Doc ID 3082 Rev 9
Figure 5.
Clamping voltage versus peak pulse current (maximum values)
Figure 3.
Peak power dissipation versus
initial junction temperature
Figure 4.
Peak pulse power versus
exponential pulse duration
0
100
200
300
400
500
600
700
0
25
50
75
100
125
150
175
P
pp (W)
Tj(°C)
0.1
1.0
10.0
100.0
1.0E-03
1.0E-02
1.0E-01
1.0E+00
1.0E+01
P
PP(kW)
T
j initial = 25 °C
tP(ms)
0.1
1.0
10.0
100.0
1000.0
1
10
100
1000
IPP(A )
10/1000 µs
Tj initial=25 °C
8/20 µs
10 ms
V CL(V)


同様の部品番号 - SM6T7V5CA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
SM6T7V5CA STMICROELECTRONICS-SM6T7V5CA Datasheet
186Kb / 5P
   TRANSILTM
logo
MDE Semiconductor, Inc.
SM6T7V5CA MDE-SM6T7V5CA Datasheet
86Kb / 3P
   SURFACE MOUNT TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Shenzhen Luguang Electr...
SM6T7V5CA LUGUANG-SM6T7V5CA Datasheet
2Mb / 5P
   600Watts Surface Mount TVS
logo
Vishay Siliconix
SM6T7V5CA-E3 VISHAY-SM6T7V5CA-E3 Datasheet
128Kb / 6P
   Surface Mount TRANSZORB Transient Voltage Suppressors
Revision: 13-Dec-13
logo
STMicroelectronics
SM6T7V5CAY STMICROELECTRONICS-SM6T7V5CAY Datasheet
228Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
More results

同様の説明 - SM6T7V5CA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
SMAJ STMICROELECTRONICS-SMAJ Datasheet
152Kb / 6P
   TRANSIL
SMBJ5.0A-TR STMICROELECTRONICS-SMBJ5.0A-TR Datasheet
133Kb / 10P
   Transil
P6KE6V8A STMICROELECTRONICS-P6KE6V8A_04 Datasheet
96Kb / 6P
   TRANSIL
BZW04-13 STMICROELECTRONICS-BZW04-13 Datasheet
124Kb / 6P
   TRANSIL
SM2T STMICROELECTRONICS-SM2T_05 Datasheet
54Kb / 6P
   TRANSIL?
SMCJ STMICROELECTRONICS-SMCJ Datasheet
129Kb / 10P
   Transil?
July 2010 Rev 8
15KE250CA STMICROELECTRONICS-15KE250CA Datasheet
142Kb / 10P
   Transil
SM4T6V8 STMICROELECTRONICS-SM4T6V8 Datasheet
126Kb / 7P
   TRANSIL
BZW06-28B STMICROELECTRONICS-BZW06-28B Datasheet
176Kb / 6P
   TRANSIL
ESDA14V2BP6 STMICROELECTRONICS-ESDA14V2BP6 Datasheet
32Kb / 5P
   TRANSIL?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com