データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQA11N40 データシート(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQA11N40
部品情報  400V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA11N40 データシート(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA11N40 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA11N40 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA11N40 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA11N40 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA11N40 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA11N40 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA11N40 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA11N40 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-./0/Ω, 1 
,.200.2µ /3/1 
"  !"  00µ 4%(%(  5
6 %   7   # 


 





B*
 B>* 
*,)*4,06)µ'
())


*
∆B*
5∆
B>* 
 
4,06)µ'+ 067

) (0

*57
4
C9* 
*,())**,)*


%
µ'
*,:0)*,%067


%)
µ'
4
9B.>
*,:)**,)*


%))
'
4
9B.>+!
*,:)**,)*


%))
'
 
*
9 * 
*,*4,06)µ'
: )

6 )
*
+
  
+ 
*,%)*4,6 D'

) :&
) (&

   
*,6)*4,6 D'

1 =


 

4  
*,06**,)*
,% )E#

%%))
%())


  

%&)
0()


+!  

0)
:)

   

 
*,0))*4,%% ('
+,06Ω

:)
1)


+

%))
0%)


 

=)
%:)


 

=)
%:)

F
 9
*,:0)*4,%% ('
*,%)*

01
:6

F
9 

1 :


F
9

%0 :


     
4
A 


%% &
'
4
A8  


(1
'
*
 * 
*,)*4,%% &'


% 6
*

+!+ !
*,)*4,%% ('
45,%))'5µ

0()


F
+!+ !

% &

µ


同様の部品番号 - FQA11N40

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA11N40 ISC-FQA11N40 Datasheet
363Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - FQA11N40

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N40C FAIRCHILD-FQB6N40C Datasheet
663Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQA17N40 FAIRCHILD-FQA17N40 Datasheet
730Kb / 8P
   400V N-CHANNEL MOSFET
FQP6N40CF FAIRCHILD-FQP6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS11N40 SEMIHOW-HFS11N40 Datasheet
786Kb / 7P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF11N40 FAIRCHILD-FQAF11N40 Datasheet
698Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQAF17N40 FAIRCHILD-FQAF17N40 Datasheet
707Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF5N40 FAIRCHILD-FQPF5N40 Datasheet
728Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQP3N40 FAIRCHILD-FQP3N40 Datasheet
716Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQD3N40 FAIRCHILD-FQD3N40 Datasheet
717Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQL50N40 FAIRCHILD-FQL50N40 Datasheet
798Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
IRF740B FAIRCHILD-IRF740B Datasheet
894Kb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com