データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQA16N25 データシート(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQA16N25
部品情報  250V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQA16N25 データシート(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQA16N25 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA16N25 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA16N25 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA16N25 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA16N25 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA16N25 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA16N25 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA16N25 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  


QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
        $ !
  

% &' ()*(+,-.+ */Ω0,.&+,
% 1 2 *34
% 12 */4
%  
% &++5! 
% 6!!$ " 
  
    
    




,
 , 
*(+
,
6

2.*(74
&' (
)
2.&++74
&& 3
)
6

8 
 
39
)
,
: , 
±/+
,
;
 8 )! ;
 
(<+
=
6
)! 
 
&' (
)
;
-!)! ;
 
&>
=
!$
8?- !!$
 
( (
,$
8
82.*(74
&>+
@
"!*(7
& (*
@$7
 
-
((A&(+
7

B  
&$' ( 
/++
7





-θ 
 - = 

+ <<
7@
-θ
 - ?
+ *9

7@
 - = )"

9+
7@
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"










同様の部品番号 - FQA16N25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQA16N25C FAIRCHILD-FQA16N25C Datasheet
869Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA16N25C ISC-FQA16N25C Datasheet
362Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - FQA16N25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDB33N25 FAIRCHILD-FDB33N25 Datasheet
688Kb / 2P
   250V N-Channel MOSFET
FQB9N25C FAIRCHILD-FQB9N25C Datasheet
869Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF8N25 FAIRCHILD-FQPF8N25 Datasheet
623Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQAF16N25 FAIRCHILD-FQAF16N25 Datasheet
715Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF27N25 FAIRCHILD-FQPF27N25 Datasheet
765Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRF654B FAIRCHILD-IRF654B Datasheet
867Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
IRFP244B FAIRCHILD-IRFP244B Datasheet
688Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW634B FAIRCHILD-IRFW634B Datasheet
649Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW644B FAIRCHILD-IRFW644B Datasheet
685Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRF614B FAIRCHILD-IRF614B Datasheet
855Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
FQB8N25 FAIRCHILD-FQB8N25 Datasheet
593Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com