データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQAF10N80 データシート(PDF) 7 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQAF10N80
部品情報  800V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQAF10N80 データシート(HTML) 7 Page - Fairchild Semiconductor

  FQAF10N80 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF10N80 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF10N80 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF10N80 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF10N80 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF10N80 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF10N80 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF10N80 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
Rev. A1, April 2002
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
Dimensions in Millimeters
Package Dimensions
15.50
±0.20
ø3.60
±0.20
2.00
±0.20
2.00
±0.20
0.85
±0.03
2.00
±0.20
5.50
±0.20
3.00
±0.20
(1.50)
3.30
±0.20
2.00
±0.20
4.00
±0.20
0.75
+0.20
–0.10
0.90
+0.20
–0.10
5.45TYP
[5.45
±0.30]
5.45TYP
[5.45
±0.30]
TO-3PF


同様の部品番号 - FQAF10N80

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF11N40 FAIRCHILD-FQAF11N40 Datasheet
698Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF11N40 ISC-FQAF11N40 Datasheet
421Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF11N90 FAIRCHILD-FQAF11N90 Datasheet
663Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF11N90 ISC-FQAF11N90 Datasheet
421Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF11N90C FAIRCHILD-FQAF11N90C Datasheet
633Kb / 8P
   900V N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQAF10N80

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB3N80 FAIRCHILD-FQB3N80 Datasheet
661Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQP2N80 FAIRCHILD-FQP2N80 Datasheet
649Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF4N80 FAIRCHILD-FQPF4N80 Datasheet
639Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQPF6N80 FAIRCHILD-FQPF6N80 Datasheet
665Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_06 Datasheet
801Kb / 9P
   800V N-Channel MOSFET
FQA13N80 FAIRCHILD-FQA13N80 Datasheet
731Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQA6N80 FAIRCHILD-FQA6N80 Datasheet
677Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
FQP8N80C FAIRCHILD-FQP8N80C_09 Datasheet
1Mb / 12P
   800V N-Channel MOSFET
FQA10N80 FAIRCHILD-FQA10N80_07 Datasheet
803Kb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFH10N80 SEMIHOW-HFH10N80 Datasheet
1Mb / 7P
   800V N-Channel MOSFET
HFS3N80 SEMIHOW-HFS3N80 Datasheet
1Mb / 8P
   800V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com