データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQAF34N20 データシート(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQAF34N20
部品情報  200V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQAF34N20 データシート(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQAF34N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQAF34N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQAF34N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQAF34N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQAF34N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQAF34N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQAF34N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQAF34N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-./.Ω, 0 
,-1//-1µ .2.0 
"  !"  //µ 3%(%(  4
5 %   6   # 


  





C*
 C>* 
*,)*6,'.)µ%
'))


*
∆C*
$∆
C>* 
 
6,'.)µ%+ '.7

) '

*$7
6
D;* 
*,'))**,)*


0
µ%
*,03)*,0'.7


0)
µ%
6
;C1>
*,()**,)*


0))
%
6
;C1>+!
*,()**,)*


0))
%
 
*
; * 
*,*6,'.)µ%
( )

. )
*
+
  
+ 
*,0)*6,00 .%

) )3
) )-.

   
*,8)*6,00 .%

'0


 

6  
*,'.**,)*
,0 )E#


'8))
(0))


  

8()
.3)


+!  

..
-)

   

 
*,0))*6,(8%
+,'.Ω


8)
:)


+

'B)
.-)


 

0'.
'3)


 

00.
'8)

F
 ;
*,03)*6,(8%
*,0)*


3)
-B

F
; 

0-


F
;

'-


     
6
A 


'(
%
6
A9  


:'
%
*
 * 
*,)*6,'(%


0 .
*

+!+ !
*,)*6,(8%
6$,0))%$µ

0.)


F
+!+ !

) :.

µ


同様の部品番号 - FQAF34N20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FQAF34N20 ISC-FQAF34N20 Datasheet
420Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF34N20L FAIRCHILD-FQAF34N20L Datasheet
658Kb / 8P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQAF34N20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com