データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC145483ENR2 データシート(PDF) 2 Page - Freescale Semiconductor, Inc

部品番号 MC145483ENR2
部品情報  3 V 13-BIT LINEAR PCM CODEC-FILTER
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MC145483ENR2 データシート(HTML) 2 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  MC145483ENR2 Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145483ENR2 Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145483ENR2 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145483ENR2 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145483ENR2 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145483ENR2 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145483ENR2 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145483ENR2 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MC145483ENR2 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 24 page
background image
2
PIN ASSIGNMENTS
SOG, SSOP, and TSSOP
VAG
TI+
TI–
TG
HB
VSS
FST
DT
BCLKT
MCLK
NC
PI
PO–
NC
PO+
VDD
FSR
NC
NC
TI–
TG
HB
NC
VSS
FST
NC
1
2
3
4
5
6
7
8
24
23
22
21
20
19
18
17
VAG Ref
RO–
PI
PO–
PO+
VDD
FSR
DR
BCLKR
PDI
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20-PIN
QFN
32-PIN
Freescale Semiconductor, Inc.
For More Information On This Product,
Go to: www.freescale.com


同様の部品番号 - MC145483ENR2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC145483 MOTOROLA-MC145483 Datasheet
220Kb / 19P
   3V 13-BIT LINEAR PCM CODEC-FILTER
MC145483DW MOTOROLA-MC145483DW Datasheet
220Kb / 19P
   3V 13-BIT LINEAR PCM CODEC-FILTER
MC145483SD MOTOROLA-MC145483SD Datasheet
220Kb / 19P
   3V 13-BIT LINEAR PCM CODEC-FILTER
More results

同様の説明 - MC145483ENR2

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MC145483 MOTOROLA-MC145483 Datasheet
220Kb / 19P
   3V 13-BIT LINEAR PCM CODEC-FILTER
MC145482 MOTOROLA-MC145482 Datasheet
221Kb / 19P
   5V 13-BIT LINEAR PCM CODEC-FILTER
XC145481 MOTOROLA-XC145481 Datasheet
88Kb / 4P
   3 V PCM Codec-Filter
logo
Freescale Semiconductor...
MC14LC5480 FREESCALE-MC14LC5480 Datasheet
1Mb / 24P
   5 V PCM Codec-Filter
logo
Motorola, Inc
MC145402 MOTOROLA-MC145402 Datasheet
137Kb / 16P
   Serial 13-Bit Linear Codec
logo
KODENSHI_AUK CORP.
KK145567 KODENSHI-KK145567 Datasheet
373Kb / 10P
   PCM CODEC - FILTER
logo
Motorola, Inc
MC145554 MOTOROLA-MC145554 Datasheet
342Kb / 20P
   PCM Codec-Filter
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145554 LANSDALE-ML145554 Datasheet
1Mb / 18P
   PCM Codec-Filter
logo
Integral Corp.
IL145567 INTEGRAL-IL145567 Datasheet
355Kb / 10P
   PCM CODEC - FILTER
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145554 LANSDALE-ML145554_08 Datasheet
284Kb / 18P
   PCM Codec-Filter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com