データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LM217D2T-TR データシート(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

部品番号 LM217D2T-TR
部品情報  1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
Download  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LM217D2T-TR データシート(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  LM217D2T-TR Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics LM217D2T-TR Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 25 page
background image
Contents
LM117, LM217, LM317
2/25
Doc ID 2154 Rev 18
Contents
1
Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2
Maximum ratings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
3
Diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
4
Electrical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
5
Typical characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
6
Application information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
7
Package mechanical data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
8
Revision history . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24


同様の部品番号 - LM217D2T-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
LM217D2T-TR STMICROELECTRONICS-LM217D2T-TR Datasheet
1,023Kb / 25P
   1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
LM217D2T-TR STMICROELECTRONICS-LM217D2T-TR Datasheet
1Mb / 25P
   1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
LM217D2T-TR STMICROELECTRONICS-LM217D2T-TR Datasheet
1Mb / 34P
    1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
Rev 22 - December 2021
More results

同様の説明 - LM217D2T-TR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
LM217 STMICROELECTRONICS-LM217 Datasheet
1Mb / 34P
    1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
Rev 22 - December 2021
LM317K STMICROELECTRONICS-LM317K Datasheet
1Mb / 25P
   1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
LM117 STMICROELECTRONICS-LM117_08 Datasheet
1,023Kb / 25P
   1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
LM117 STMICROELECTRONICS-LM117_10 Datasheet
1Mb / 25P
   1.2 V to 37 V adjustable voltage regulators
LM217LZ-TR STMICROELECTRONICS-LM217LZ-TR Datasheet
683Kb / 23P
   Low current 1.2 to 37 V adjustable voltage regulators
LM217M STMICROELECTRONICS-LM217M_08 Datasheet
766Kb / 21P
   Medium current 1.2 to 37 V adjustable voltage regulator
logo
Analog Devices
ADM663A AD-ADM663A Datasheet
331Kb / 9P
   Tri-Mode: 3.3 V, 5 V, Adjustable Micropower Linear Voltage Regulators
REV. 0
ADM663A AD-ADM663A_15 Datasheet
279Kb / 9P
   Tri-Mode 3.3 V, 5 V, Adjustable Micropower Linear Voltage Regulators
REV. 0
ADG3304 AD-ADG3304 Datasheet
68Kb / 5P
   Low Voltage 1.2 V to 5.5 V, Bidirectional, Logic Level Translators
REV. PrC Feb 2004
logo
Micro Commercial Compon...
LM317DT MCC-LM317DT_13 Datasheet
216Kb / 2P
   Adjustable Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com