データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CAS100H12AM1 データシート(PDF) 8 Page - Molex Electronics Ltd.

部品番号 CAS100H12AM1
部品情報  1200V, 100A Silicon Carbide Half-Bridge Module
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MOLEX [Molex Electronics Ltd.]
ホームページ  http://www.molex.com
Logo MOLEX - Molex Electronics Ltd.

CAS100H12AM1 データシート(HTML) 8 Page - Molex Electronics Ltd.

Back Button CAS100H12AM1_13 Datasheet HTML 3Page - Molex Electronics Ltd. CAS100H12AM1_13 Datasheet HTML 4Page - Molex Electronics Ltd. CAS100H12AM1_13 Datasheet HTML 5Page - Molex Electronics Ltd. CAS100H12AM1_13 Datasheet HTML 6Page - Molex Electronics Ltd. CAS100H12AM1_13 Datasheet HTML 7Page - Molex Electronics Ltd. CAS100H12AM1_13 Datasheet HTML 8Page - Molex Electronics Ltd. CAS100H12AM1_13 Datasheet HTML 9Page - Molex Electronics Ltd. CAS100H12AM1_13 Datasheet HTML 10Page - Molex Electronics Ltd. CAS100H12AM1_13 Datasheet HTML 11Page - Molex Electronics Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
8
CAS100H12AM1,Rev. A
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
-50
-25
0
25
50
75
100
125
Case Temperature, TC (°C)
Conditions:
TJ ≤ 150 °C
Typical Performance
Figure25.ContinuousCurrentDeratingCurve
10E-6
100E-6
1E-3
10E-3
100E-3
1
1E-6
10E-6
100E-6
1E-3
10E-3
100E-3
1
10
Time, tp (sec)
D = 50%
D = 30%
D = 10%
D = 5%
D = 2%
D = 1%
D = 0.5%
D = 0.2%
Single Pulse
D = tp / T
tp
T
Figure26.TransientThermalImpedance-MOSFET
Figure27.ResistiveSwitchingTimeDescription


同様の部品番号 - CAS100H12AM1_13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
CAS100H12AM1 CREE-CAS100H12AM1 Datasheet
740Kb / 7P
   1200V, 100A Silicon Carbide Half-Bridge Module
More results

同様の説明 - CAS100H12AM1_13

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Cree, Inc
CAS100H12AM1 CREE-CAS100H12AM1 Datasheet
740Kb / 7P
   1200V, 100A Silicon Carbide Half-Bridge Module
logo
General Electric Compan...
GE12047CCA3 GEC-GE12047CCA3 Datasheet
491Kb / 9P
   1200V half bridge Silicon Carbide Power module
Rev. : 1, Public Release May 11, 2021
logo
WOLFSPEED, INC.
CAB450M12XM3 WOLFSPEED-CAB450M12XM3 Datasheet
892Kb / 9P
   1200V, 450A All-Silicon Carbide Conduction Optimized, Half-Bridge Module
Rev. A, 2019-06-01
logo
Cree, Inc
CAB450M12XM3 CREE-CAB450M12XM3 Datasheet
893Kb / 9P
   1200V, 450A All-Silicon Carbide Conduction Optimized, Half-Bridge Module
logo
Anaren Microwave
MSK4804 ANAREN-MSK4804 Datasheet
780Kb / 8P
   1200V/100A SiC HALF BRIDGE PEM
logo
General Electric Compan...
GE17042CCA3 GEC-GE17042CCA3 Datasheet
663Kb / 9P
   1700V Half-Bridge Silicon Carbide Power Module
Rev 1.1 -Public Release - January 18, 2022
logo
Nihon Inter Electronics...
PBMB100B12 NIEC-PBMB100B12 Datasheet
119Kb / 3P
   IGBT MODULE H-Bridge 100A 1200V
logo
WOLFSPEED, INC.
CAB008A12GM3 WOLFSPEED-CAB008A12GM3 Datasheet
2Mb / 12P
   1200 V, 8 mΩ, Silicon Carbide, Half-Bridge Module
Rev. 1, April 2023
CAB011M12FM3 WOLFSPEED-CAB011M12FM3 Datasheet
2Mb / 12P
   1200 V, 11 mΩ, Silicon Carbide, Half-Bridge Module
Rev. 3, May 2023
CAB320M17XM3 WOLFSPEED-CAB320M17XM3 Datasheet
2Mb / 12P
   1700 V, 3.5 mΩ, Silicon Carbide, Half-Bridge Module
Rev. 2, February 2023
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com