データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD12N20 データシート(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD12N20
部品情報  200V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD12N20 データシート(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD12N20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD12N20 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
  
 


















     
 
           
    !  "   # $ 

% 
 &      '    
     
  
 

 

 


        
!    ! 















 !" 














 µ


 
 
 µ
%&'('(')&
'*''+,-



 


 

./'(0

   
















 
1
 )


#" 















  

  


  

 !   
() *$$" &  +
',) *$$ 
 #$  
- .!   
#$  
/   
#$  
''# #$  

"



同様の部品番号 - FQD12N20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD12N20 FAIRCHILD-FQD12N20 Datasheet
862Kb / 9P
   N-Channel QFET짰 MOSFET 200 V, 9 A, 280 m廓
FQD12N20 FAIRCHILD-FQD12N20 Datasheet
862Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 200 V, 9 A, 280 m
logo
VBsemi Electronics Co.,...
FQD12N20 VBSEMI-FQD12N20 Datasheet
1,009Kb / 7P
   N-Channel 200 V (D-S) MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD12N20 ISC-FQD12N20 Datasheet
293Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-07
logo
Fairchild Semiconductor
FQD12N20L FAIRCHILD-FQD12N20L Datasheet
606Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQD12N20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com