データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD14N15 データシート(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD14N15
部品情報  150V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD14N15 データシート(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD14N15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD14N15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD14N15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD14N15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD14N15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD14N15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD14N15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD14N15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD14N15 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
  
 
 
 
 

     
    

    !" # $%#&##'( # 
)#*+,-..Ω, / 
+-0,,-0 .1./ 
"  !"  ,,µ 2%(%(  3
4 %   5   # 


 





B*
 B<* 
*,'*4,-)'µ(
&)'


*
∆B*
$∆
B<* 
 
4,-)'µ(+ -)5

' &7

*$5
4
C9* 
*,&)'**,'*


&
µ(
*,&-'*,&)'5


&'
µ(
4
9B/<
*,-)**,'*


&''
(
4
9B/<+!
*,-)**,'*


&''
(
 
*
9 * 
*,*4,-)'µ(
- '

7 '
*
+
  + 
*,&'*4,) '(

' &67
' -&

   
*,7'*4,) '(

D 7


 

4  
*,-)**,'*
,& 'E#


))'
D&)


  

&&)
&)'


+!  

--
-F

   

 
*,D)*4,&7 7(
+,-)Ω


D -
-)


+

F'
&F'


 

7'
F'


 

6)
&7'

G
 9
*,&-'*4,&7 7(
*,&'*


&1
-A

G
9 

A 6


G
9

1 -


     
4
@ 


&'
(
4
@8  


7'
(
*
 * 
*,'*4,&'(


& )
*

+!+ !
*,'*4,&7 7(
4$,&''($µ

1)


G
+!+ !

' AA

µ


同様の部品番号 - FQD14N15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD14N15 ISC-FQD14N15 Datasheet
292Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-07
More results

同様の説明 - FQD14N15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB14N15 FAIRCHILD-FQB14N15 Datasheet
788Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF5N15 FAIRCHILD-FQPF5N15 Datasheet
748Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FQD16N15 FAIRCHILD-FQD16N15 Datasheet
730Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF9N15 FAIRCHILD-FQPF9N15 Datasheet
755Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF1502G5 GOOD-ARK-SSF1502G5_15 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
SSS1510 GOOD-ARK-SSS1510 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB2502L AOSMD-AOB2502L Datasheet
334Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
AON6250 AOSMD-AON6250 Datasheet
283Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP28N15 FAIRCHILD-FQP28N15 Datasheet
797Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FDP79N15 FAIRCHILD-FDP79N15 Datasheet
1Mb / 10P
   150V N-Channel MOSFET
FQB45N15V2 FAIRCHILD-FQB45N15V2 Datasheet
668Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com