データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD16N15 データシート(PDF) 9 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD16N15
部品情報  150V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD16N15 データシート(HTML) 9 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD16N15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD16N15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD16N15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD16N15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD16N15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD16N15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD16N15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD16N15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD16N15 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 9 page
background image
  


 >    #
"B!   >




2


H



 !
"

#$%&H



 '(
 ')
 '*
+$%
$+,%
-
.

(6,F60<6I,,<<,+<F<,6;F(J<F(;<@6FII,F<,6<(K
:,IF<,<66:,+<,<06(C606KI6,<6; (6,F60<(I<(K
06(C606K(,66;IF<(::06(6,I<(K:,I,6,I6<,6C<F<,<6L
<6F<,<6+<K(K06<<I<,6:(<,6;F,F<,6;FF<,

(6,F60 :,I (,<  (IF,6D< , I< ( ,66(0 :< 6 06< I::,
<+6< , K< @6FI F< <M:,< @,6< (::,+(0  (6,F60 <6I,
6<,(6(0
(N
& 0! ! 
 14  "
1"4 1 4 
    
!   "   " "  B  
  O
2 (     
!          "
" B    
!   !

   
 ! "#
$#$
 "
(! 6
!6

   
 !     
 
: 
: 
  
  ""  
    !>
 !

6 
 : 
       
  !> 
 !
" 
6: 
    
" "    
  


同様の部品番号 - FQD16N15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD16N25C FAIRCHILD-FQD16N25C Datasheet
688Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD16N25C ISC-FQD16N25C Datasheet
298Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-8-17
logo
Fairchild Semiconductor
FQD16N25CTF FAIRCHILD-FQD16N25CTF Datasheet
688Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQD16N25CTF FAIRCHILD-FQD16N25CTF_12 Datasheet
842Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQD16N25CTM FAIRCHILD-FQD16N25CTM Datasheet
688Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQD16N15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB14N15 FAIRCHILD-FQB14N15 Datasheet
788Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF5N15 FAIRCHILD-FQPF5N15 Datasheet
748Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FQPF9N15 FAIRCHILD-FQPF9N15 Datasheet
755Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
logo
GOOD-ARK Electronics
SSF1502G5 GOOD-ARK-SSF1502G5_15 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
SSS1510 GOOD-ARK-SSS1510 Datasheet
1Mb / 7P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOB2502L AOSMD-AOB2502L Datasheet
334Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
AON6250 AOSMD-AON6250 Datasheet
283Kb / 6P
   150V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP28N15 FAIRCHILD-FQP28N15 Datasheet
797Kb / 8P
   150V N-Channel MOSFET
FDP79N15 FAIRCHILD-FDP79N15 Datasheet
1Mb / 10P
   150V N-Channel MOSFET
FQB45N15V2 FAIRCHILD-FQB45N15V2 Datasheet
668Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com