データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD5N40 データシート(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD5N40
部品情報  400V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD5N40 データシート(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD5N40 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD5N40 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
           
    " " "

$ % &'&(()*+, -Ω.)+,()
$ / 0 ,(1
$ /0 2 (1
$  
$ ,((3! 
$ 4!!5 " 
  
    
   




)
 ) 
&((
)
4

0+6781
% &
'
0+,((81
6 ,7
'
4

9 
 
,% -
'
)
: ) 
±%(
)
;
 9 '! ;
 
6<(
=
4
'! 
 
% &
'
;
*!'! ;
 
& 7
=
!5
9>* !!5
 
& 7
)5
9
90+6781?
6 7
@
90+6781
&7
@
"!678
( %-
@58
 
*
77A,7(
8

B  
,5C 7 
%((
8





*θ 
 * = 

6 2C
8@
 * = '"?

7(
8@
 * = '"

,,(
8@
       
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"















同様の部品番号 - FQD5N40

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD5N40 FAIRCHILD-FQD5N40 Datasheet
735Kb / 9P
   N-Channel QFET MOSFET 400 V, 3.4 A, 1.6 Ohm
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD5N40 ISC-FQD5N40 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com