データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD6N40 データシート(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD6N40
部品情報  400V N-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD6N40 データシート(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD6N40 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD6N40 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD6N40 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD6N40 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD6N40 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD6N40 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD6N40 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD6N40 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD6N40 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-./.Ω, 0 
,-1//-1µ .2.0 
"  !"  //µ 3%(%(  4
5 %   6   # 


 





C)
 C>) 
)+()5+&-(µ'
%((


)
∆C)
6∆
C>) 
 
5+&-(µ'* &-7

( %&

)67
5
D;) 
)+%(())+()


,
µ'
)+1&()+,&-7


,(
µ'
5
;C/>
)+1())+()


,((
'
5
;C/>*!
)+1())+()


,((
'
 
)
; ) 
)+)5+&-(µ'
1 (

- (
)
*
  
* 
)+,()5+& ,'

( 3&
, ,-

   
)+-()5+& ,'

1 :


 

5  
)+&-))+()
+, (E#


%:(
8&(


  

:(
,((


*!  

3 -
,1

   

 
)+&(()5+- -'
*+&-Ω


,1
1-


*

8-
,%(


 

&(
-(


 

1-
:(

F
 ;
)+1&()5+- -'
)+,()


,1
,G

F
; 

1 -


F
;

8 (


     
5
B 


% &
'
5
B9  


,8 :
'
)
 ) 
)+()5+% &'


, -
)

*!* !
)+()5+- -'
56+,(('6µ

,3(


F
*!* !

, ,-

µ


同様の部品番号 - FQD6N40

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD6N40C FAIRCHILD-FQD6N40C Datasheet
623Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD6N40C ISC-FQD6N40C Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
logo
Fairchild Semiconductor
FQD6N40C FAIRCHILD-FQD6N40C_08 Datasheet
659Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQD6N40

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB6N40C FAIRCHILD-FQB6N40C Datasheet
663Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQA17N40 FAIRCHILD-FQA17N40 Datasheet
730Kb / 8P
   400V N-CHANNEL MOSFET
FQP6N40CF FAIRCHILD-FQP6N40CF_12 Datasheet
1Mb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFS11N40 SEMIHOW-HFS11N40 Datasheet
786Kb / 7P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF11N40 FAIRCHILD-FQAF11N40 Datasheet
698Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQAF17N40 FAIRCHILD-FQAF17N40 Datasheet
707Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQPF5N40 FAIRCHILD-FQPF5N40 Datasheet
728Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQP3N40 FAIRCHILD-FQP3N40 Datasheet
716Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
FQD3N40 FAIRCHILD-FQD3N40 Datasheet
717Kb / 9P
   400V N-Channel MOSFET
FQL50N40 FAIRCHILD-FQL50N40 Datasheet
798Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
IRF740B FAIRCHILD-IRF740B Datasheet
894Kb / 10P
   400V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com