データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD7P20 データシート(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD7P20
部品情報  200V P-Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD7P20 データシート(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD7P20 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD7P20 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image
  

 
QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
   $ !

% & '()**+,-* ./Ω0+-1*+
% 2 3 1/4
% 23 )&4
%  
% 1**5! 
% 6!!$ " 
  
    
   




+
 + 
)**
+
6

3-)&74
& '
(
3-1**74
8 .
(
6

 
 
)) 9
(
+
: + 
±8*
+
;
  (! ;
 
&'*
<
6
(! 
 
& '
(
;
,!(! ;
 
& &
<
!$
=, !!$
 
& &
+$

3-)&74>
) &
?
3-)&74
&&
?
"!)&7
* @@
?$7
 
,
&&A1&*
7

B  
1$9 & 
8**
7





,θ 
 , < 

) )'
7?
 , < (">

&*
7?
 , < ("

11*
7?
       






























!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!




















!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!





同様の部品番号 - FQD7P20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD7P20 ISC-FQD7P20 Datasheet
310Kb / 2P
   isc P-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FQD7P20TF FAIRCHILD-FQD7P20TF Datasheet
737Kb / 9P
   Low Crss(typical 25 pF)
More results

同様の説明 - FQD7P20

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD5P20 KERSEMI-KSMD5P20 Datasheet
1Mb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF12P20 FAIRCHILD-FQAF12P20 Datasheet
615Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQB3P20 FAIRCHILD-FQB3P20 Datasheet
560Kb / 9P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20_11 Datasheet
213Kb / 5P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5P20 FAIRCHILD-FQPF5P20 Datasheet
610Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP5P20 FAIRCHILD-FQP5P20 Datasheet
624Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQA12P20 FAIRCHILD-FQA12P20 Datasheet
628Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
FQP3P20 FAIRCHILD-FQP3P20 Datasheet
549Kb / 8P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSM12P20 KERSEMI-KSM12P20 Datasheet
1Mb / 7P
   200V P-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
7P20 UTC-7P20 Datasheet
213Kb / 6P
   200V P-CHANNEL MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KQB12P20 KEXIN-KQB12P20 Datasheet
63Kb / 2P
   200V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com