データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CD4069UBMG4 データシート(PDF) 7 Page - Texas Instruments

部品番号 CD4069UBMG4
部品情報  CMOS Hex Inverter
Download  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI [Texas Instruments]
ホームページ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

CD4069UBMG4 データシート(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button CD4069UBMG4 Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments CD4069UBMG4 Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments CD4069UBMG4 Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments CD4069UBMG4 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments CD4069UBMG4 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments CD4069UBMG4 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments CD4069UBMG4 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments CD4069UBMG4 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments CD4069UBMG4 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
TAPE AND REEL INFORMATION
*All dimensions are nominal
Device
Package
Type
Package
Drawing
Pins
SPQ
Reel
Diameter
(mm)
Reel
Width
W1 (mm)
A0
(mm)
B0
(mm)
K0
(mm)
P1
(mm)
W
(mm)
Pin1
Quadrant
CD4069UBM96
SOIC
D
14
2500
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
CD4069UBMT
SOIC
D
14
250
330.0
16.4
6.5
9.0
2.1
8.0
16.0
Q1
CD4069UBNSR
SO
NS
14
2000
330.0
16.4
8.2
10.5
2.5
12.0
16.0
Q1
CD4069UBPWR
TSSOP
PW
14
2000
330.0
12.4
6.9
5.6
1.6
8.0
12.0
Q1
PACKAGE MATERIALS INFORMATION
www.ti.com
17-Aug-2012
Pack Materials-Page 1


同様の部品番号 - CD4069UBMG4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
CD4069UBMG4 TI1-CD4069UBMG4 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   CMOS Hex Inverter
More results

同様の説明 - CD4069UBMG4

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Texas Instruments
CD4069UB TI1-CD4069UB_16 Datasheet
1Mb / 30P
[Old version datasheet]   CMOS Hex Inverter
logo
Renesas Technology Corp
CD4069UBMS RENESAS-CD4069UBMS Datasheet
411Kb / 8P
   CMOS Hex Inverter
December 1992
logo
Intersil Corporation
CD4069UBMS INTERSIL-CD4069UBMS Datasheet
94Kb / 8P
   CMOS Hex Inverter
December 1992
logo
Integrated Device Techn...
IDT74ALVC04 IDT-IDT74ALVC04 Datasheet
54Kb / 5P
   3.3V CMOS HEX INVERTER
logo
ON Semiconductor
MC74LCX04DTR2G ONSEMI-MC74LCX04DTR2G Datasheet
138Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
October, 2012 ??Rev. 8
logo
STMicroelectronics
74LVQ04 STMICROELECTRONICS-74LVQ04_04 Datasheet
221Kb / 11P
   LOW VOLTAGE CMOS HEX INVERTER
logo
Intersil Corporation
CD4502BMS INTERSIL-CD4502BMS Datasheet
81Kb / 8P
   CMOS Strobed Hex Inverter/Buffer
December 1992
logo
Texas Instruments
CD4502B TI-CD4502B Datasheet
506Kb / 10P
[Old version datasheet]   CMOS Strobed Hex Inverter/Buffer
logo
ON Semiconductor
MC74LCX04 ONSEMI-MC74LCX04_05 Datasheet
80Kb / 8P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
January, 2005 ??Rev. 4
MC74LCX04 ONSEMI-MC74LCX04_14 Datasheet
110Kb / 7P
   Low-Voltage CMOS Hex Inverter
August, 2014 ??Rev. 9
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com