データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQP2N30 データシート(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQP2N30
部品情報  300V N-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP2N30 データシート(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP2N30 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP2N30 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP2N30 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP2N30 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP2N30 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP2N30 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP2N30 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP2N30 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 8 page
background image
  


QFET
QFET
QFET
QFET

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
        $ !
  

% & '()**+,-) .Ω/+-'*+
% 0 1 ) .2
% 01 ) *2
%  
% '**3! 
% 4!!$ " 
  
    
   




+
 + 
)**
+
4

1-&562
& '
(
1-'**62
' ))
(
4

7 
 
8 9
(
+
: + 
±)*
+
;
 7 (! ;
 
'**
<
4
(! 
 
& '
(
;
,!(! ;
 
9 *
<
!$
7=, !!$
 
9 5
+$
7
71-&562
9*
>
"!&56
* )&
>$6
 
,
55?'5*
6

@  
'$8 5 
)**
6





,θ 
 , < 

) ')
6>
,θ
 , =
* 5

6>
 , < ("

A& 5
6>
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"










同様の部品番号 - FQP2N30

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2N40 FAIRCHILD-FQP2N40 Datasheet
727Kb / 8P
   400V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP2N40 ISC-FQP2N40 Datasheet
302Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
logo
Fairchild Semiconductor
FQP2N50 FAIRCHILD-FQP2N50 Datasheet
717Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQP2N60 FAIRCHILD-FQP2N60 Datasheet
570Kb / 8P
   600V N-Channel MOSFET
FQP2N60C FAIRCHILD-FQP2N60C Datasheet
830Kb / 10P
   600V N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQP2N30

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQB9N30 FAIRCHILD-FQB9N30 Datasheet
647Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FDP46N30 FAIRCHILD-FDP46N30 Datasheet
697Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU5N30 KERSEMI-KSMU5N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF5N30 FAIRCHILD-FQPF5N30 Datasheet
763Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQP5N30 FAIRCHILD-FQP5N30 Datasheet
754Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQB5N30 FAIRCHILD-FQB5N30 Datasheet
770Kb / 9P
   300V N-Channel MOSFET
FQPF14N30 FAIRCHILD-FQPF14N30 Datasheet
717Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD2N30 KERSEMI-KSMD2N30 Datasheet
1Mb / 8P
   300V N-CHANNEL MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP3N30 FAIRCHILD-FQP3N30 Datasheet
708Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA26N30 FAIRCHILD-FQA26N30 Datasheet
702Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
FQA44N30 FAIRCHILD-FQA44N30 Datasheet
745Kb / 8P
   300V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com