データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQP6N25 データシート(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQP6N25
部品情報  250V n-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP6N25 データシート(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP6N25 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP6N25 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP6N25 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP6N25 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP6N25 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP6N25 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP6N25 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP6N25 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 

     
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-.*.Ω, / 
, -0**-0µ .1./ 
"  !"  **µ 2%(%(  3
4 %   5   # 


 





B*
 B<* 
*,)*5,(&)µ'
(&)


*
∆B*
$∆
B<* 
 
5,(&)µ'+ (&6

) -A

*$6
5
C9* 
*,(&)**,)*


-
µ'
*,())*,-(&6


-)
µ'
5
9B/<
*,7)**,)*


-))
'
5
9B/<+!
*,7)**,)*


-))
'
 
*
9 * 
*,*5,(&)µ'
7 )

& )
*
+
  
+ 
*,-)*5,( 3&'

) @(
- )

   
*,&)*5,( 3&'

( 1


 

5  
*,(&**,)*
,- )D#


(7)
7))


  

&)
1&


+!  

3 &
-)

   

 
*,-(&*5,& &'
+,(&Ω


@
(&


+

1&
-E)


 

3 &
(&


 

7)
3)

F
 9
*,())*5,& &'
*,-)*


1 1
@ &

F
9 

- 3E


F
9

7 E


     
5
? 


& &
'
5
?8  


((
'
*
 * 
*,)*5,& &'


- &
*

+!+ !
*,)*5,& &'
5$,-))'$µ

-(&


F
+!+ !

) &

µ


同様の部品番号 - FQP6N25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FQP6N25 ISC-FQP6N25 Datasheet
296Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-11
More results

同様の説明 - FQP6N25

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDB33N25 FAIRCHILD-FDB33N25 Datasheet
688Kb / 2P
   250V N-Channel MOSFET
FQB9N25C FAIRCHILD-FQB9N25C Datasheet
869Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF8N25 FAIRCHILD-FQPF8N25 Datasheet
623Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQAF16N25 FAIRCHILD-FQAF16N25 Datasheet
715Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
FQPF27N25 FAIRCHILD-FQPF27N25 Datasheet
765Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRF654B FAIRCHILD-IRF654B Datasheet
867Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
IRFP244B FAIRCHILD-IRFP244B Datasheet
688Kb / 8P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW634B FAIRCHILD-IRFW634B Datasheet
649Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRFW644B FAIRCHILD-IRFW644B Datasheet
685Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
IRF614B FAIRCHILD-IRF614B Datasheet
855Kb / 10P
   250V N-Channel MOSFET
FQB8N25 FAIRCHILD-FQB8N25 Datasheet
593Kb / 9P
   250V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com