データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQP6N50 データシート(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQP6N50
部品情報  500V n-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQP6N50 データシート(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FQP6N50 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQP6N50 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQP6N50 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQP6N50 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQP6N50 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQP6N50 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQP6N50 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQP6N50 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 8 page
background image
  
 
 
 
 
 
   
    

    !" # $%#&##'( # 
)*#+,-.*.Ω, / 
,-0**-0µ .1./ 
"  !"  **µ 2%(%(  3
4 %   5   # 


 





C(
 C>( 
(*'(3*5%'µ&
%''


(
∆C(
4∆
C>( 
 
3*5%'µ&) 5%6

' %'

(46
3
D8( 
(*%''((*'(


+
µ&
(*:''(*+5%6


+'
µ&
3
8C.>
(*,'((*'(


+''
&
3
8C.>)!
(*,'((*'(


+''
&
 
(
8 ( 
(*(3*5%'µ&
, '

% '
(
)
  
) 
(*+'(3*5 =&

+ '
+ ,

   
(*%'(3*5 =&

% B


 

3  
(*5%((*'(
*+ 'E#


B+'
0<'


  

=%
++'


)!  

++
+%

   

 
(*5%'(3*% %&
)*5%Ω


5'
%'


)

B%
+:'


 

,%
='


 

:%
+''

F
 8
(*:''(3*% %&
(*+'(


+0
55

F
8 

: %


F
8

= %


     
3
A 


% %
&
3
A7  


55
&
(
 ( 
(*'(3*% %&


+ :
(

)!) !
(*'(3*% %&
34*+''&4µ

5:'


F
)!) !

+ %

µ


同様の部品番号 - FQP6N50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQP6N50C FAIRCHILD-FQP6N50C Datasheet
655Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQP6N50

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQA13N50CF FAIRCHILD-FQA13N50CF_07 Datasheet
767Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQD3N50C FAIRCHILD-FQD3N50C_08 Datasheet
900Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF5N50CF FAIRCHILD-FQPF5N50CF Datasheet
657Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP5N50S SEMIHOW-HFP5N50S Datasheet
785Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFP13N50S SEMIHOW-HFP13N50S Datasheet
946Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
HFS13N50S SEMIHOW-HFS13N50S Datasheet
859Kb / 7P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Tiger Electronic Co.,Lt...
FQD5N50 TGS-FQD5N50 Datasheet
554Kb / 2P
   500V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQD1N50TF FAIRCHILD-FQD1N50TF Datasheet
833Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
FQPF9N50YDTU FAIRCHILD-FQPF9N50YDTU Datasheet
723Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQA24N50F FAIRCHILD-FQA24N50F Datasheet
620Kb / 8P
   500V N-Channel MOSFET
FQD1N50 FAIRCHILD-FQD1N50 Datasheet
740Kb / 9P
   500V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com