データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BA00DD0W-E データシート(PDF) 9 Page - Rohm

部品番号 BA00DD0W-E
部品情報  low-saturation regulators available for outputs up to 2A/1A. The output voltage
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

BA00DD0W-E データシート(HTML) 9 Page - Rohm

Back Button BA00DD0W-E Datasheet HTML 5Page - Rohm BA00DD0W-E Datasheet HTML 6Page - Rohm BA00DD0W-E Datasheet HTML 7Page - Rohm BA00DD0W-E Datasheet HTML 8Page - Rohm BA00DD0W-E Datasheet HTML 9Page - Rohm BA00DD0W-E Datasheet HTML 10Page - Rohm BA00DD0W-E Datasheet HTML 11Page - Rohm BA00DD0W-E Datasheet HTML 12Page - Rohm BA00DD0W-E Datasheet HTML 13Page - Rohm Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
Datasheet
9/17
BA00DD0xx series
BA00CC0xx series
TSZ02201-0R6R0A600080-1-2
26.Jun.2012 Rev.001
TSZ22111・15・001
© 2012 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
www.rohm.com
●Typical Performance Curves - continued
Fig.18
Ripple Rejection Characteristics
(Iout=100mA)
Fig.19
Output Voltage
Temperature Characteristics
Fig.20
Circuit Current by load Level
(IOUT=0mA→2A)
Fig.17
Input/Output Voltage Difference
Iout-ΔVd Characteristics(Vcc=4.75V)


同様の部品番号 - BA00DD0W-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0WCP-E2 ROHM-BA00DD0WCP-E2 Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0WCP-TR ROHM-BA00DD0WCP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00DD0WCP-V5 ROHM-BA00DD0WCP-V5 Datasheet
374Kb / 5P
   2A Low Dropout Voltage Regulator with Shut Down Switch
BA00DD0WCP-V5 ROHM-BA00DD0WCP-V5 Datasheet
353Kb / 10P
   Standard Variable Output LDO Regulators
More results

同様の説明 - BA00DD0W-E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
BAXXDD0-E ROHM-BAXXDD0-E Datasheet
493Kb / 23P
   Low-saturation regulators, available for output s up to 2A/1A.
BDXXKA5-E ROHM-BDXXKA5-E Datasheet
616Kb / 18P
   low-saturation regulators that are available for output currents up to 500mA.
BA00DD0W ROHM-BA00DD0W Datasheet
2Mb / 25P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA00CC0WHFP-TR ROHM-BA00CC0WHFP-TR Datasheet
498Kb / 20P
   2A/1A Variable Output LDO Regulators
BA033CC0WFP-E2 ROHM-BA033CC0WFP-E2 Datasheet
499Kb / 23P
   2A/1A Fixed Output LDO Regulators
logo
Fairchild Semiconductor
KA278RA05C FAIRCHILD-KA278RA05C Datasheet
208Kb / 20P
   2A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA278RXXC FAIRCHILD-KA278RXXC Datasheet
209Kb / 20P
   2A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA78RXXC FAIRCHILD-KA78RXXC Datasheet
196Kb / 20P
   1A Output Low Dropout Voltage Regulators
KA78R05C FAIRCHILD-KA78R05C Datasheet
189Kb / 20P
   1A Output Low Dropout Voltage Regulators
logo
Sharp Corporation
PQ05RF2 SHARP-PQ05RF2_01 Datasheet
96Kb / 9P
   2A Output, Low Power-Loss Voltage Regulators
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com