データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQPF2P40 データシート(PDF) 4 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQPF2P40
部品情報  400V P-Channel MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQPF2P40 データシート(HTML) 4 Page - Fairchild Semiconductor

  FQPF2P40 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQPF2P40 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQPF2P40 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQPF2P40 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQPF2P40 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQPF2P40 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQPF2P40 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQPF2P40 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
©2000 Fairchild Semiconductor International
Rev. A2, December 2000
10
-5
10
-4
10
-3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
10
-2
10
-1
10
0
※ N o te s :
1 . Z
θ JC (t ) = 4 . 4 6
℃ /W M a x .
2 . D u ty F a c t o r , D = t
1 /t 2
3 . T
JM
- T
C
= P
DM
* Z
θ JC (t )
s in g le p u ls e
D= 0 . 5
0. 02
0. 2
0. 05
0. 1
0. 01
t
1 , S q u a r e
W a v e P u ls e D u r a tio n [s e c ]
25
50
75
100
125
150
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
1.5
T
C, Case Temperature [
℃]
10
0
10
1
10
2
10
3
10
-2
10
-1
10
0
10
1
1 ms
DC
100 ms
10 ms
Operation in This Area
is Limited by R
DS(on)
※ Notes :
1. T
C = 25
oC
2. T
J = 150
oC
3. Single Pulse
-V
DS, Drain-Source Voltage [V]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
※ Notes :
1. V
GS = -10 V
2. I
D = -1.0 A
T
J, Junction Temperature [
o
C]
-100
-50
0
50
100
150
200
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
※ Notes :
1. V
GS = 0 V
2. I
D = -250
μA
T
J, Junction Temperature [
o
C]
Typical Characteristics (Continued)
Figure 9. Maximum Safe Operating Area
Figure 10. Maximum Drain Current
vs. Case Temperature
Figure 7. Breakdown Voltage Variation
vs. Temperature
Figure 8. On-Resistance Variation
vs. Temperature
Figure 11. Transient Thermal Response Curve
t
1
PDM
t
2


同様の部品番号 - FQPF2P40

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQPF2P25 FAIRCHILD-FQPF2P25 Datasheet
539Kb / 8P
   250V P-Channel MOSFET
More results

同様の説明 - FQPF2P40

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMU4P40 KERSEMI-KSMU4P40 Datasheet
1Mb / 8P
   400V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB2P40 FAIRCHILD-FQB2P40 Datasheet
586Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
FQPF4P40 FAIRCHILD-FQPF4P40 Datasheet
635Kb / 8P
   400V P-Channel MOSFET
FQP2P40 FAIRCHILD-FQP2P40 Datasheet
576Kb / 8P
   400V P-Channel MOSFET
FQD4P40 FAIRCHILD-FQD4P40 Datasheet
647Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
FQD2P40 FAIRCHILD-FQD2P40 Datasheet
715Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
FQD2P40 FAIRCHILD-FQD2P40_08 Datasheet
646Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
KQB4P40 KEXIN-KQB4P40 Datasheet
63Kb / 2P
   400V P-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
KSMD4P40 KERSEMI-KSMD4P40 Datasheet
1Mb / 8P
   400V P-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP4P40 FAIRCHILD-FQP4P40 Datasheet
637Kb / 8P
   400V P-Channel MOSFET
FQD4P40TF FAIRCHILD-FQD4P40TF Datasheet
764Kb / 9P
   400V P-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com